công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S93WD663S-AT bảng dữ liệu (PDF) - Summit Microelectronics, Inc.

S93WD663S-AT Datasheet PDF - Summit Microelectronics, Inc.
tên linh kiện S93WD663S-AT
tải về  S93WD663S-AT tải về
kích thước tập tin   147.85 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  SUMMIT [Summit Microelectronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.summitmicro.com
Logo SUMMIT - Summit Microelectronics, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Precision Supply-Voltage Monitor and Reset Controller With a Watchdog Timer and 4k-bit Microwire Memory

S93WD663S-AT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
S93WD663S-AT Datasheet PDF - Summit Microelectronics, Inc.

tên linh kiện S93WD663S-AT
tải về  S93WD663S-AT Click to download

kích thước tập tin   147.85 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  SUMMIT [Summit Microelectronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.summitmicro.com
Logo SUMMIT - Summit Microelectronics, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Precision Supply-Voltage Monitor and Reset Controller With a Watchdog Timer and 4k-bit Microwire Memory

S93WD663S-AT bảng dữ liệu (HTML) - Summit Microelectronics, Inc.


S93WD663S-AT Thông tin chi tiết sản phẩm

OVERVIEW
The S93WD662 and S93WD663 are precision power supervisory circuits providing both active high and active low reset outputs. Both devices incorporate a watchdog timer with a nominal time-out value of 1.6 seconds.

FEATURES
• Precision Monitor & RESET Controller
    — RESET and RESET# Outputs
    — Guaranteed RESET Assertion to VCC = 1V
    — 200ms Reset Pulse Width
    — Internal 1.26V Reference with ±1% Accuracy
    — ZERO External Components Required
• Watchdog Timer
    — Nominal 1.6 Second Time-out Period
    — Reset by Any Transition of CS
• Memory
    — 4K-bit Microwire Memory
    — S93WD662
        – Internally Ties ORG Low
        – 100% Compatible With all 8-bit Implementations
        – Sixteen Byte Page Write Capability
    — S93WD663
        – Internally Ties ORG High
        – 100% Compatible With all 16-bit Implementations
        – Eight Word Page Write Capability




Số phần tương tự - S93WD663S-AT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Summit Microelectronics...
S93WD462 SUMMIT-S93WD462 Datasheet
81Kb / 14P
Precision Supply-Voltage Monitor and Reset Controller With a Watchdog Timer and 1k-bit Microwire Memory
S93WD462 SUMMIT-S93WD462 Datasheet
77Kb / 14P
Precision Supply-Voltage Monitor and Reset Controller With a Watchdog Timer and 1k-bit Microwire Memory
S93WD462P-2.7 SUMMIT-S93WD462P-2.7 Datasheet
77Kb / 14P
Precision Supply-Voltage Monitor and Reset Controller With a Watchdog Timer and 1k-bit Microwire Memory
S93WD462P-2.7T SUMMIT-S93WD462P-2.7T Datasheet
77Kb / 14P
Precision Supply-Voltage Monitor and Reset Controller With a Watchdog Timer and 1k-bit Microwire Memory
S93WD462PA SUMMIT-S93WD462PA Datasheet
77Kb / 14P
Precision Supply-Voltage Monitor and Reset Controller With a Watchdog Timer and 1k-bit Microwire Memory
More results


Mô tả tương tự - S93WD663S-AT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Catalyst Semiconductor
CAT93CXXXX CATALYST-CAT93CXXXX Datasheet
153Kb / 10P
Supervisory Circuits with Microwire Serial CMOS E2PROM, Precision Reset Controller and Watchdog Timer
logo
Linear Technology
LTC1726 LINER-LTC1726 Datasheet
172Kb / 12P
Triple Supply Monitor and uP Supervisor with Adjustable Reset and Watchdog Timer
logo
Summit Microelectronics...
S93WD462 SUMMIT-S93WD462 Datasheet
81Kb / 14P
Precision Supply-Voltage Monitor and Reset Controller With a Watchdog Timer and 1k-bit Microwire Memory
S24042 SUMMIT-S24042 Datasheet
157Kb / 14P
Precision RESET Controller and 4K I2C Memory With Both RESET and RESET Outputs
S93462 SUMMIT-S93462 Datasheet
150Kb / 14P
Precision Supply-Voltage Monitor and Reset Controller
S93WD462 SUMMIT-S93WD462_98 Datasheet
77Kb / 14P
Precision Supply-Voltage Monitor and Reset Controller With a Watchdog Timer and 1k-bit Microwire Memory
logo
Linear Technology
LTC1726 LINER-LTC1726_1 Datasheet
178Kb / 12P
Triple Supply Monitor and 짰 Supervisor with Adjustable Reset and Watchdog Timer
logo
Summit Microelectronics...
S93662 SUMMIT-S93662 Datasheet
151Kb / 14P
Precision Supply-Voltage Monitor and Reset Controller
logo
Micrel Semiconductor
MAX823 MICREL-MAX823 Datasheet
957Kb / 14P
Voltage Supervisor with Watchdog Timer and Manual Reset
logo
Linear Technology
LTC1726 LINER-LTC1726_15 Datasheet
227Kb / 14P
Triple Supply Monitor and P Supervisor with Adjustable Reset and Watchdog Timer
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com