công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5KP14A-C bảng dữ liệu (PDF) - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

5KP14A-C Datasheet PDF - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH
tên linh kiện 5KP14A-C
tải về  5KP14A-C tải về
kích thước tập tin   357.48 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH
Giải thích chi tiết về linh kiện 5000W Peak Power TVS

5KP14A-C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
5KP14A-C Datasheet PDF - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

tên linh kiện 5KP14A-C
tải về  5KP14A-C Click to download

kích thước tập tin   357.48 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH
Giải thích chi tiết về linh kiện 5000W Peak Power TVS

5KP14A-C bảng dữ liệu (HTML) - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH




Số phần tương tự - 5KP14A-C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
YAGEO Corporation
5KP14A-AT YAGEO-5KP14A-AT Datasheet
423Kb / 8P
Transient Voltage Suppressors (TVS)
Jun. 30, 2023 V.3
logo
Littelfuse
5KP14A-B LITTELFUSE-5KP14A-B Datasheet
143Kb / 5P
Transient Voltage Suppression Diodes
logo
Comchip Technology
5KP14A-G COMCHIP-5KP14A-G Datasheet
100Kb / 5P
5000W Transient Voltage Suppressor
5KP14A-HF COMCHIP-5KP14A-HF Datasheet
104Kb / 5P
5000W Transient Voltage Suppressor
logo
Littelfuse
5KP14A-HR LITTELFUSE-5KP14A-HR Datasheet
1Mb / 7P
The 5KP-HR High Reliability Series is designed specifically to protect sensitive electronic equipment from voltage transients induced by lightning and other transient voltage events
More results


Mô tả tương tự - 5KP14A-C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bruckewell Technology L...
5KP_A BWTECH-5KP_A Datasheet
524Kb / 7P
5000W Peak Pulse Power
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
5SMDJ SECOS-5SMDJ_15 Datasheet
195Kb / 4P
5000W Peak Power Surface Mount TVS
P4KE SECOS-P4KE_15 Datasheet
57Kb / 3P
400W Peak Power TVS
P6KE SECOS-P6KE_15 Datasheet
110Kb / 3P
600W Peak Power TVS
SFS5 SECOS-SFS5_15 Datasheet
340Kb / 3P
200W Peak Power TVS
5KP SECOS-5KP Datasheet
281Kb / 4P
Voltage 5.0V ~ 250V 5000W Peak Power TVS
5SMDJ SECOS-5SMDJ Datasheet
195Kb / 4P
11V ~ 190V 5000W Peak Power Elektronische Bauelemente Surface Mount TVS
SMAJ SECOS-SMAJ_18 Datasheet
554Kb / 4P
Peak Power Surface Mount TVS
logo
Will Semiconductor Ltd.
SPD85582C WILLSEMI-SPD85582C Datasheet
240Kb / 3P
1-Line, 5000W, TVS
logo
Shanghai Leiditech Elec...
5.0SMDJ LEIDITECH-5.0SMDJ Datasheet
3Mb / 10P
TVS Surface Mount ??5000W
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com