công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NTE801 bảng dữ liệu (PDF) - NTE Electronics

NTE801 Datasheet PDF - NTE Electronics
tên linh kiện NTE801
tải về  NTE801 tải về
kích thước tập tin   19.75 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  NTE [NTE Electronics]
Trang chủ  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện Integrated Circuit FM Stereo Demodulator

NTE801 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NTE801 Datasheet PDF - NTE Electronics

tên linh kiện NTE801
tải về  NTE801 Click to download

kích thước tập tin   19.75 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  NTE [NTE Electronics]
Trang chủ  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện Integrated Circuit FM Stereo Demodulator

NTE801 bảng dữ liệu (HTML) - NTE Electronics


NTE801 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description:

The NTE801 is a monolithic device in a 14–Lead DIP type package designed for use in solid–state stereo receivers.



Features:

Requires No Inductors

Low External Part Count

Only Oscillator Frequency Adjustment Necessary

Integral Stereo/Monaural Switch 75mA Lamp Driving Capability

Wide Dynamic Range: 0.5 to 2.8V(p–p) Composite Input Signal

Wide Supply Range: 8V to 14V

Excellent Channel Separation Maintained Over Entire Audio Frequency Range

Low Distortion: Typically 0.3% THD at 560mV (RMS) Composite Input Signal

Excellent SCA Rejection



Absolute Maximum Ratings: (TA = +25° unless otherwise specified)

Power Supply Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .14V

Lamp Current . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75mA

Power Dissipation (Package Limitation). . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 625mW

Derate Above TA = +25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.0mW/°C

Operating Temperature Range, TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –40° to +85°C

Storage Temperature Range, Tstg . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . –65° to +150°C




Số phần tương tự - NTE801

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NTE Electronics
NTE8010 NTE-NTE8010 Datasheet
58Kb / 1P
Radial Lead Thermal Cutoff
NTE8015 NTE-NTE8015 Datasheet
58Kb / 1P
Radial Lead Thermal Cutoff
More results


Mô tả tương tự - NTE801

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NTE Electronics
NTE1005 NTE-NTE1005 Datasheet
18Kb / 2P
Integrated Circuit FM Stereo Demodulator
NTE1006 NTE-NTE1006 Datasheet
19Kb / 2P
Integrated Circuit FM Multiplex Stereo Demodulator
NTE1181 NTE-NTE1181 Datasheet
20Kb / 2P
Integrated Circuit FM Stereo Multiplex Demodulator
NTE1230 NTE-NTE1230 Datasheet
20Kb / 2P
Integrated Circuit FM Multiplex Stereo Demodulator
NTE1489 NTE-NTE1489 Datasheet
25Kb / 3P
Integrated Circuit Stereo Demodulator
logo
Rohm
BA1332 ROHM-BA1332 Datasheet
169Kb / 6P
Fm stereo demodulator
logo
NEC
UPC1197C NEC-UPC1197C Datasheet
1Mb / 10P
FM MULTIPLEX STEREO DEMODULATOR SILICON MONOLITHIC BIPOLAR INTEGRATED CIRCUIT
logo
NTE Electronics
NTE1056 NTE-NTE1056 Datasheet
74Kb / 2P
Integrated Circuit FM Stereo Multiplex Demodulator
NTE1106 NTE-NTE1106 Datasheet
74Kb / 2P
Integrated Circuit FM Stereo Demodulator
NTE1482 NTE-NTE1482 Datasheet
74Kb / 2P
Integrated Circuit PLL FM Stereo Demodulator w/ Pilot Cancel
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com