công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MW7IC2040N bảng dữ liệu (PDF) - NXP Semiconductors

MW7IC2040N Datasheet PDF - NXP Semiconductors
tên linh kiện MW7IC2040N
tải về  MW7IC2040N tải về
kích thước tập tin   1030.9 Kbytes
Page   29 Pages
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers

MW7IC2040N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MW7IC2040N Datasheet PDF - NXP Semiconductors

tên linh kiện MW7IC2040N
tải về  MW7IC2040N Click to download

kích thước tập tin   1030.9 Kbytes
Page   29 Pages
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers

MW7IC2040N bảng dữ liệu (HTML) - NXP Semiconductors


MW7IC2040N Thông tin chi tiết sản phẩm

RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers

The MW7IC2040N wideband integrated circuit is designed with on-chip matching that makes it usable from 1805 to 1990 MHz. This multi-stage structure is rated for 24 to 32 Volt operation and covers all typical cellular base station modulation formats.

• Typical Single-Carrier W-CDMA Performance: VDD = 28 Volts, IDQ1 =
   130 mA, IDQ2 = 330 mA, Pout = 4 Watts Avg., f = 1932.5, Channel
   Bandwidth = 3.84 MHz, Input Signal PAR = 7.5 dB @ 0.01% Probability
   on CCDF.
      Power Gain — 32 dB
      Power Added Efficiency — 17.5%
      ACPR @ 5 MHz Offset — -50 dBc in 3.84 MHz Bandwidth
• Capable of Handling 5:1 VSWR, @ 32 Vdc, 1960 MHz, 50 Watts CW
   Output Power (3 dB Input Overdrive from Rated Pout)
• Stable into a 3:1 VSWR. All Spurs Below -60 dBc @ 100 mW to 40 Watts
   CW Pout.
• Typical Pout @ 1 dB Compression Point  30 Watts CW

GSM EDGE Application
• Typical GSM EDGE Performance: VDD = 28 Volts, IDQ1 = 90 mA, IDQ2 =
   430 mA, Pout = 16 Watts Avg., 1805-1880 MHz
      Power Gain — 33 dB
      Power Added Efficiency — 35%
      Spectral Regrowth @ 400 kHz Offset = -62 dBc
      Spectral Regrowth @ 600 kHz Offset = -77 dBc
      EVM — 1.5% rms

GSM Application
• Typical GSM Performance: VDD = 28 Volts, IDQ1 = 90 mA, IDQ2 = 430 mA,
   Pout = 40 Watts CW, 1805-1880 MHz and 1930-1990 MHz
      Power Gain — 31 dB
      Power Added Efficiency — 50%

Features
• Characterized with Series Equivalent Large-Signal Impedance Parameters and Common Source S-Parameters
• On-Chip Matching (50 Ohm Input, DC Blocked, >3 Ohm Output)
• Integrated Quiescent Current Temperature Compensation with Enable/ Disable Function (1)
• Integrated ESD Protection
• 225°C Capable Plastic Package
• RoHS Compliant
• In Tape and Reel. R1 Suffix = 500 Units per 44 mm, 13 inch Reel.




Số phần tương tự - MW7IC2040N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MW7IC2040NBR1 FREESCALE-MW7IC2040NBR1 Datasheet
927Kb / 29P
RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers
MW7IC2040NR1 FREESCALE-MW7IC2040NR1 Datasheet
927Kb / 29P
RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers
More results


Mô tả tương tự - MW7IC2040N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MW4IC2230 MOTOROLA-MW4IC2230 Datasheet
660Kb / 12P
RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers
logo
Freescale Semiconductor...
MW7IC3825NR1 FREESCALE-MW7IC3825NR1 Datasheet
808Kb / 23P
RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers
MDE6IC7120NR1 FREESCALE-MDE6IC7120NR1 Datasheet
512Kb / 18P
RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers
MW7IC2725NR1 FREESCALE-MW7IC2725NR1_10 Datasheet
960Kb / 24P
RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers
MW7IC3825NR1 FREESCALE-MW7IC3825NR1_10 Datasheet
1Mb / 23P
RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers
MD7IC2251N FREESCALE-MD7IC2251N Datasheet
722Kb / 17P
RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers
logo
NXP Semiconductors
A2I25H060N NXP-A2I25H060N Datasheet
1Mb / 31P
RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers
Rev. 0, 1/2016
MDE6IC7120N NXP-MDE6IC7120N Datasheet
576Kb / 18P
RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers
Rev. 0, 10/2009
MW4IC2020N NXP-MW4IC2020N Datasheet
693Kb / 16P
RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers
Rev. 9, 5/2006
MW4IC2230 NXP-MW4IC2230 Datasheet
767Kb / 16P
RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers
Rev. 5, 5/2006
More results




Giới thiệu về NXP Semiconductors


NXP S bán dẫn là một công ty đa quốc gia được giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các chất bán dẫn và mạch tích hợp cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm thị trường ô tô, công nghiệp, truyền thông và tiêu dùng.

Công ty được thành lập vào năm 2006 và có trụ sở tại Eindhoven, Hà Lan.

NXP cung cấp một danh mục sản phẩm rộng lớn, bao gồm vi điều khiển, bộ vi xử lý, IC xác thực an toàn, ICS quản lý năng lượng, RF và các thành phần vi sóng và các giải pháp cảm biến, trong số các thành phần khác.

Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, an toàn và đáng tin cậy và được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm hệ thống ô tô, tự động hóa và kiểm soát công nghiệp, nhà thông minh và tòa nhà, và các thiết bị được kết nối.

NXP dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com