công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T520V227M2R5ATE015 bảng dữ liệu (PDF) - Kemet Corporation

T520V227M2R5ATE015 Datasheet PDF - Kemet Corporation
tên linh kiện T520V227M2R5ATE015
tải về  T520V227M2R5ATE015 tải về
kích thước tập tin   69.47 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 220 uF, 20%, 2.5 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 15 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm

T520V227M2R5ATE015 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
T520V227M2R5ATE015 Datasheet PDF - Kemet Corporation

tên linh kiện T520V227M2R5ATE015
tải về  T520V227M2R5ATE015 Click to download

kích thước tập tin   69.47 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 220 uF, 20%, 2.5 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 15 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm

T520V227M2R5ATE015 bảng dữ liệu (HTML) - Kemet Corporation


T520V227M2R5ATE015 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Polymer Cathode Technology
• Low ESR
• High Frequency Cap Retention
• No-Ignition Failure Mode
• Use Up to 90% of Rated Voltage (10% Derating) for part types ≤ 10 Volts
• Halogen Free Epoxy
• 100% Accelerated Steady State Aging
• Volumetrically Efficient
• Use Up to 80% of Rated Voltage (20% Derating) for part types > 10 Volts
• Capacitance 15 to 1000μF (±20%)
• Voltage 2V to 25V
• EIA Standard Case Sizes
• 100% Surge Current Tested
• Operating Temperature -55ºC to +105ºC
• Self Healing Mechanism
• RoHS Compiant & Leadfree Terminations (see www.kemet.com for lead transition)




Số phần tương tự - T520V227M2R5ATE015

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
T520V227M2R5ATE007 KEMET-T520V227M2R5ATE007 Datasheet
69Kb / 1P
T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 220 uF, 20%, 2.5 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 7 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm
T520V227M2R5ATE009 KEMET-T520V227M2R5ATE009 Datasheet
67Kb / 1P
T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 220 uF, 20%, 2.5 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 9 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm
More results


Mô tả tương tự - T520V227M2R5ATE015

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
T520V227M004ATE045 KEMET-T520V227M004ATE045 Datasheet
69Kb / 1P
T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 220 uF, 20%, 4 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 45 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm
T520V227M006ATE007 KEMET-T520V227M006ATE007 Datasheet
69Kb / 1P
T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 220 uF, 20%, 6.3 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 7 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm
T520V337M2R5ATE012 KEMET-T520V337M2R5ATE012 Datasheet
69Kb / 1P
T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 330 uF, 20%, 2.5 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 12 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm
T520V337M2R5ATE015 KEMET-T520V337M2R5ATE015 Datasheet
69Kb / 1P
T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 330 uF, 20%, 2.5 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 15 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm
T520V337M2R5ATE040 KEMET-T520V337M2R5ATE040 Datasheet
70Kb / 1P
T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 330 uF, 20%, 2.5 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 40 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm
T520V227M2R5ATE009 KEMET-T520V227M2R5ATE009 Datasheet
67Kb / 1P
T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 220 uF, 20%, 2.5 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 9 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm
T520V227M004ATE025 KEMET-T520V227M004ATE025 Datasheet
75Kb / 1P
T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 220 uF, 20%, 4 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 25 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm
T520V227M2R5ATE007 KEMET-T520V227M2R5ATE007 Datasheet
69Kb / 1P
T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 220 uF, 20%, 2.5 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 7 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm
T520V337M2R5ATE006 KEMET-T520V337M2R5ATE006 Datasheet
70Kb / 1P
T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 330 uF, 20%, 2.5 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 6 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm
T520V477M2R5ATE015 KEMET-T520V477M2R5ATE015 Datasheet
79Kb / 1P
T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 470 uF, 20%, 2.5 VDC, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 15 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com