công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XB0ASB03A1BR bảng dữ liệu (PDF) - Torex Semiconductor

XB0ASB03A1BR Datasheet PDF - Torex Semiconductor
tên linh kiện XB0ASB03A1BR
tải về  XB0ASB03A1BR tải về
kích thước tập tin   145.0 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện SCHOTTKY BARRIER DIODE 500MA 30V TYPE

XB0ASB03A1BR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
XB0ASB03A1BR Datasheet PDF - Torex Semiconductor

tên linh kiện XB0ASB03A1BR
tải về  XB0ASB03A1BR Click to download

kích thước tập tin   145.0 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện SCHOTTKY BARRIER DIODE 500MA 30V TYPE

XB0ASB03A1BR bảng dữ liệu (HTML) - Torex Semiconductor


XB0ASB03A1BR Thông tin chi tiết sản phẩm

■ GENERAL DESCRIPTION
● Small package, SOD-323
   Suitable for compact, low profile circuit designs
● Low Forward Voltage (VF=400mV@IF=500mA)
● Short reverse recovery time (trr=10ns)

■ FEATURES
   500mA, 30V Type
   Low VF 400mV @ 500mA (TYP.)
   Small Package : SOD-323

■ APPLICATIONS
● Rectification of compact DC/DC converter
● Surge absorption caused by counter force of
   compact motors
● Protection against reverse connection of
   battery




Số phần tương tự - XB0ASB03A1BR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Torex Semiconductor
XB0ASB03A1BR TOREX-XB0ASB03A1BR Datasheet
115Kb / 4P
Schottky Barrier Diode 500mA 30V Type
XB0ASB03A1BR_001 TOREX-XB0ASB03A1BR_001 Datasheet
115Kb / 4P
Schottky Barrier Diode 500mA 30V Type
More results


Mô tả tương tự - XB0ASB03A1BR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
SS0503EJ SANYO-SS0503EJ Datasheet
35Kb / 3P
Schottky Barrier Diode 30V, 500mA Rectifier
logo
Torex Semiconductor
XBS053V13 TOREX-XBS053V13 Datasheet
70Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 500mA, 30V Type
XBS053V15 TOREX-XBS053V15 Datasheet
69Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 500mA, 30V Type
XB0ASB03A1BR_001 TOREX-XB0ASB03A1BR_001 Datasheet
115Kb / 4P
Schottky Barrier Diode 500mA 30V Type
XBS203V17R-G TOREX-XBS203V17R-G Datasheet
103Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 2A, 30V Type
XBS053V13 TOREX-XBS053V13_12 Datasheet
92Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 500mA, 30V Type
XBS053V15 TOREX-XBS053V15_12 Datasheet
92Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 500mA, 30V Type
XBS053V13-12 TOREX-XBS053V13-12 Datasheet
92Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 500mA, 30V Type
XBS053V15-12 TOREX-XBS053V15-12 Datasheet
92Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 500mA, 30V Type
XBS053P11R-G TOREX-XBS053P11R-G Datasheet
241Kb / 5P
Schottky Barrier Diode, 500mA, 30V Type
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com