công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU1840AMUV bảng dữ liệu (PDF) - Rohm

BU1840AMUV Datasheet PDF - Rohm
tên linh kiện BU1840AMUV
tải về  BU1840AMUV tải về
kích thước tập tin   710.19 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện For 2Cell Solar, Synchronous Switch-Mode Charger IC

BU1840AMUV Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
BU1840AMUV Datasheet PDF - Rohm

tên linh kiện BU1840AMUV
tải về  BU1840AMUV Click to download

kích thước tập tin   710.19 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện For 2Cell Solar, Synchronous Switch-Mode Charger IC

BU1840AMUV bảng dữ liệu (HTML) - Rohm


BU1840AMUV Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description
The BU1840AMUV device provides the best system to the product charged with 1cell Li-ion battery and 3cell Nickel-metal-hydride batteries using the 2cell, 3cell, and 4cell solar panel.

Features
■ Synchronous Switch-Mode Charger for 2Cell Solar 400mA@Battery=3.7V,VIN=1V
■ MPPT control voltage range: 0.7V~ 1.5V
■ Charging current completion voltage: 5.0V (hysteresis: 0.075V)
■ Built in MPPT
■ Switching frequency (160kHz,320kHz)
■ Charging current monitor by I2C
■ UVLO-detect Voltage:0.625V
■ UVLO-release Voltage:0.700V
■ Thermal Shutdown
■ 24 pin VQFN024V4040 (4.1mm× 4.1mm<MAX>)

Applications
■ Solar mobile phone
■ Solar audio
■ Solar portable charger
■ Solar LED illumination




Số phần tương tự - BU1840AMUV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU1840AMUV-E ROHM-BU1840AMUV-E Datasheet
710Kb / 17P
For 2Cell Solar,Synchronous Switch-Mode Charger IC
More results


Mô tả tương tự - BU1840AMUV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
BQ24640 TI-BQ24640 Datasheet
703Kb / 25P
High-Efficiency Synchronous Switch-Mode Super Capacitor Charger
BQ24650 TI-BQ24650 Datasheet
2Mb / 33P
Synchronous Switch-Mode Battery Charge Controller for Solar Power With Maximum Power Point Tracking
logo
Rohm
BU1840AMUV-E ROHM-BU1840AMUV-E Datasheet
710Kb / 17P
For 2Cell Solar,Synchronous Switch-Mode Charger IC
logo
Texas Instruments
BQ24650EVM-639 TI1-BQ24650EVM-639 Datasheet
2Mb / 33P
Synchronous Switch-Mode Battery Charge Controller for Solar Power With Maximum Power Point Tracking
logo
Anpec Electronics Corop...
APW7262 ANPEC-APW7262 Datasheet
799Kb / 41P
3MHz Synchronous Switch-Mode Battery Charger
logo
Shanghai Consonance Ele...
CN3065 CONSONANCE-CN3065 Datasheet
298Kb / 11P
Lithium Ion Battery Charger for Solar-Powered Systems
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM4071 HMSEMI-HM4071 Datasheet
710Kb / 11P
Lithium Ion Battery Charger for Solar-Powered Systems
logo
Shanghai Consonance Ele...
CN3083 CONSONANCE-CN3083 Datasheet
155Kb / 11P
Lithium Ion Battery Charger for Solar-Powered Systems
logo
SparkFun Electronics
PRT-16835 SPARKFUN-PRT-16835 Datasheet
144Kb / 2P
Solar Panel Charger - 10W
8??1??0
logo
Toshiba Semiconductor
TC7710AWBG TOSHIBA-TC7710AWBG Datasheet
1Mb / 56P
IC for Battery Charger
2014-10-01
More results




Giới thiệu về Rohm


Rohm Semiconductor là một công ty bán dẫn Nhật Bản được thành lập vào năm 1958.

Công ty chuyên thiết kế và sản xuất một loạt các sản phẩm bao gồm quản lý năng lượng, thiết bị năng lượng, và các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp.

Các sản phẩm của Rohm được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như điện tử tiêu dùng, ô tô, công nghiệp và viễn thông.

Công ty được biết đến với sự tập trung vào các công nghệ tiết kiệm năng lượng và chuyên môn về thiết kế năng lượng thấp.

RoHM có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và là một trong những công ty bán dẫn lớn nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com