công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL88011 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

ISL88011 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện ISL88011
tải về  ISL88011 tải về

kích thước tập tin   708.99 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 5 Ld Voltage Supervisors with Adjustable Power-On Reset, Dual Voltage Monitoring or Watchdog Timer Capability

ISL88011 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ISL88011 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL88011
tải về  ISL88011 Click to download

kích thước tập tin   708.99 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 5 Ld Voltage Supervisors with Adjustable Power-On Reset, Dual Voltage Monitoring or Watchdog Timer Capability

ISL88011 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp

Back Button ISL88011 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp ISL88011 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp ISL88011 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp ISL88011 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ISL88011 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ISL88011 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ISL88011 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ISL88011 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL88011 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp ISL88011 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp Next Button 

ISL88011 Thông tin chi tiết sản phẩm

The ISL88011, ISL88012, ISL88013, ISL88014, ISL88015 family of devices offer both fixed and/or adjustable voltage-monitoring that combine popular functions such as Power-On reset control, watchdog timer, supply voltage supervision, and manual reset assertion in a small 5 Ld SOT-23 package.

Features
• Single/dual voltage monitoring supervisors
• Fixed-voltage options allow precise monitoring of +2.5V, +3.0V, +3.3V, and +5.0V power supplies
• Dual supervisor has one fixed voltage input and another that is user-adjustable down to 0.6V.
• Both RST and RST outputs available
• Adjustable POR timeout delay options
• Watchdog timer with 1.6s normal and 51s start-up timeout durations
• Manual reset input on all devices
• Reset signal valid down to VDD = 1V
• Accurate ±1.5% voltage threshold
• Immune to power-supply transients
• Ultra low 5.5µA supply current
• Small 5 Ld SOT-23 Pb-Free package
• Pb-Free (RoHS Compliant)

Applications
• Process control systems
• Intelligent instruments
• Embedded control systems
• Computer systems
• Critical µP and µC power monitoring
• Portable/battery-powered equipment
• PDA and handheld PC devices




Số phần tương tự - ISL88011

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL88011 INTERSIL-ISL88011 Datasheet
224Kb / 12P
   5 Ld Voltage Supervisors with Adjustable Power-On Reset, Dual Voltage Monitoring or Watchdog Timer Capability
ISL88011 INTERSIL-ISL88011 Datasheet
270Kb / 11P
   5-Pin Voltage Supervisors with Adjustable Power-On Reset, Dual Voltage Monitoring or Watchdog Timer Capability
ISL88011 INTERSIL-ISL88011 Datasheet
330Kb / 13P
   5 Ld Voltage Supervisors
ISL88011IH522Z INTERSIL-ISL88011IH522Z Datasheet
270Kb / 11P
   5-Pin Voltage Supervisors with Adjustable Power-On Reset, Dual Voltage Monitoring or Watchdog Timer Capability
ISL88011IH522Z-TK INTERSIL-ISL88011IH522Z-TK Datasheet
224Kb / 12P
   5 Ld Voltage Supervisors with Adjustable Power-On Reset, Dual Voltage Monitoring or Watchdog Timer Capability
More results


Mô tả tương tự - ISL88011

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL88011 INTERSIL-ISL88011 Datasheet
224Kb / 12P
   5 Ld Voltage Supervisors with Adjustable Power-On Reset, Dual Voltage Monitoring or Watchdog Timer Capability
ISL88011_0602 INTERSIL-ISL88011_0602 Datasheet
270Kb / 11P
   5-Pin Voltage Supervisors with Adjustable Power-On Reset, Dual Voltage Monitoring or Watchdog Timer Capability
logo
Fujitsu Component Limit...
MB3793-45 FUJITSU-MB3793-45 Datasheet
187Kb / 28P
   POWER-VOLTAGE MONITORING IC WITH WATCHDOG TIMER
MB3793-42PNF-G FUJITSU-MB3793-42PNF-G Datasheet
183Kb / 23P
   POWER-VOLTAGE MONITORING IC WITH WATCHDOG TIMER
logo
Cypress Semiconductor
MB3793-42 CYPRESS-MB3793-42 Datasheet
293Kb / 24P
   Power-Voltage Monitoring IC with Watchdog Timer
logo
Fujitsu Component Limit...
MB3793-37A FUJITSU-MB3793-37A_06 Datasheet
259Kb / 24P
   Power Voltage Monitoring IC with Watchdog Timer
MB3793-42 FUJITSU-MB3793-42 Datasheet
266Kb / 25P
   POWER-VOLTAGE MONITORING IC WITH WATCHDOG TIMER
logo
Cypress Semiconductor
MB3793-27D CYPRESS-MB3793-27D Datasheet
793Kb / 24P
   Power-Voltage Monitoring IC with Watchdog Timer
logo
Fujitsu Component Limit...
MB3793-37A FUJITSU-MB3793-37A Datasheet
150Kb / 21P
   Power Voltage Monitoring IC with Watchdog Timer
MB3793-27A FUJITSU-MB3793-27A Datasheet
305Kb / 25P
   Power Voltage Monitoring IC with Watchdog Timer
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com