công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HI5767 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

HI5767 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện HI5767
tải về  HI5767 tải về
kích thước tập tin   719.25 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 10-Bit, 20/40/60MSPS A/D Converter with Internal Voltage Reference

HI5767 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
HI5767 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HI5767
tải về  HI5767 Click to download

kích thước tập tin   719.25 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 10-Bit, 20/40/60MSPS A/D Converter with Internal Voltage Reference

HI5767 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


HI5767 Thông tin chi tiết sản phẩm

The HI5767 is a monolithic, 10-bit, analog-to-digital converter fabricated in a CMOS process. It is designed for high speed applications where wide bandwidth and low power consumption are essential. Its high sample clock rate is made possible by a fully differential pipelined architecture with both an internal sample and hold and internal band-gap voltage reference.

Features
• Sampling Rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20/40/60MSPS
• 8.8 Bits at fIN = 10MHz, fS = 40MSPS
• Low Power at 40MSPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310mW
• Wide Full Power Input Bandwidth . . . . . . . . . . . . 250MHz
• On-Chip Sample and Hold
• Internal 2.5V Band-Gap Voltage Reference
• Fully Differential or Single-Ended Analog Input
• Single Supply Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+5V
• TTL/CMOS Compatible Digital Inputs
• CMOS Compatible Digital Outputs. . . . . . . . . . . 3.0V/5.0V
• Offset Binary or Two’s Complement Output Format
• Pb-Free Available (RoHS Compliant)

Applications
• Digital Communication Systems
• QAM Demodulators
• Professional Video Digitizing
• Medical Imaging
• High Speed Data Acquisition




Số phần tương tự - HI5767

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
HI5767 INTERSIL-HI5767 Datasheet
133Kb / 13P
10-Bit, 20/40/60 MSPS A/D Converter with Internal Voltage Reference
02 2000
HI5767 INTERSIL-HI5767 Datasheet
841Kb / 15P
10-Bit, 20/40/60MSPS A/D Converter with Internal Voltage Reference
March 30, 2005
HI5767/2CA INTERSIL-HI5767/2CA Datasheet
133Kb / 13P
10-Bit, 20/40/60 MSPS A/D Converter with Internal Voltage Reference
02 2000
HI5767/2CA INTERSIL-HI5767/2CA Datasheet
841Kb / 15P
10-Bit, 20/40/60MSPS A/D Converter with Internal Voltage Reference
March 30, 2005
HI5767/2CAZ INTERSIL-HI5767/2CAZ Datasheet
841Kb / 15P
10-Bit, 20/40/60MSPS A/D Converter with Internal Voltage Reference
March 30, 2005
More results


Mô tả tương tự - HI5767

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
HI5762 INTERSIL-HI5762 Datasheet
133Kb / 14P
Dual 10-Bit, 60MSPS A/D Converter with Internal Voltage Reference
02 1999
ISL5640 INTERSIL-ISL5640 Datasheet
92Kb / 11P
3V Dual 8-Bit, 20/40/60MSPS A/D Converter with Internal Voltage Reference
June 2000
ISL5740 INTERSIL-ISL5740 Datasheet
97Kb / 12P
3V Dual 10-Bit, 20/40/60MSPS A/D Converter with Internal Voltage Reference
June 2000
HI5667 INTERSIL-HI5667 Datasheet
262Kb / 10P
8-Bit, 60MSPS A/D Converter with Internal Voltage Reference
March 2003
HI5767 INTERSIL-HI5767_05 Datasheet
841Kb / 15P
10-Bit, 20/40/60MSPS A/D Converter with Internal Voltage Reference
March 30, 2005
HI5667 INTERSIL-HI5667 Datasheet
252Kb / 10P
8-Bit, 60MSPS A/D Converter with Internal Voltage Reference
March 2003
HI5762 INTERSIL-HI5762_10 Datasheet
291Kb / 16P
Dual 10-Bit, 60MSPS A/D Converter with Internal Voltage Reference
January 22, 2010
HI57626INZ INTERSIL-HI57626INZ Datasheet
286Kb / 16P
Dual 10-Bit, 60MSPS A/D Converter with Internal Voltage Reference
logo
Renesas Technology Corp
HI5762 RENESAS-HI5762 Datasheet
745Kb / 16P
Dual 10-Bit, 60MSPS A/D Converter with Internal Voltage Reference
HI5667 RENESAS-HI5667 Datasheet
612Kb / 11P
8-Bit, 60MSPS A/D Converter with Internal Voltage Reference
March 2003
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com