công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NIS3001 bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

NIS3001 Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện NIS3001
tải về  NIS3001 tải về
kích thước tập tin   208.84 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Integrated Driver and MOSFET Power Chip for Synchronous Buck Controllers

NIS3001 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NIS3001 Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện NIS3001
tải về  NIS3001 Click to download

kích thước tập tin   208.84 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Integrated Driver and MOSFET Power Chip for Synchronous Buck Controllers

NIS3001 bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


NIS3001 Thông tin chi tiết sản phẩm

The NIS3001 is an integrated multi−chip solution for high power DC to DC synchronous buck converters. It contains two power MOSFETs that are controlled by an internal Driver. All three die are packaged in a power QFN package called PInPAK. The 10.5 by 10.5 mm PInPAK™ package increases power density and simplifies PCB layout. The device can be used in single or multi−phase applications.

Features
• Matched MOSFETs for Optimal Efficiency
• 10.5 mm x 10.5 mm Power QFN Package, PInPAK
• 25 A DC Output Current
• 7.0 to 14 V Input Voltage Range
• Internal Thermal Shutdown
• Operating Frequency Range up to 1,000 kHz
• 0.7 V to 5.1 V Output Voltage Range
• Nominal Duty−Cycle 5% to 50%




Số phần tương tự - NIS3001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NIS3071 ONSEMI-NIS3071 Datasheet
2Mb / 13P
eFuse, 4 Channel, 60 V, 2.5 A
August, 2023 - Rev. P7
NIS3071 ONSEMI-NIS3071 Datasheet
2Mb / 13P
eFuse, 4 Channel, 60 V, 2.5 A
August, 2023 - Rev. 0
NIS3071MT3TWG ONSEMI-NIS3071MT3TWG Datasheet
2Mb / 13P
eFuse, 4 Channel, 60 V, 2.5 A
August, 2023 - Rev. P7
NIS3071MT3TWG ONSEMI-NIS3071MT3TWG Datasheet
2Mb / 13P
eFuse, 4 Channel, 60 V, 2.5 A
August, 2023 - Rev. 0
NIS3071MT4TWG ONSEMI-NIS3071MT4TWG Datasheet
2Mb / 13P
eFuse, 4 Channel, 60 V, 2.5 A
August, 2023 - Rev. P7
More results


Mô tả tương tự - NIS3001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NCP5351 ONSEMI-NCP5351 Datasheet
184Kb / 14P
4 A Synchronous Buck Power MOSFET Driver
June, 2004 ??Rev. 9
NCP5355 ONSEMI-NCP5355 Datasheet
102Kb / 12P
12 V Synchronous Buck Power MOSFET Driver
June, 2004 ??Rev. 6
logo
Anpec Electronics Corop...
APW7058 ANPEC-APW7058 Datasheet
174Kb / 13P
Synchronous Buck PWM and Linear Controllers
logo
Microchip Technology
MCP14628 MICROCHIP-MCP14628 Datasheet
435Kb / 24P
2A Synchronous Buck Power MOSFET Driver
2008
logo
Richtek Technology Corp...
RT9612A RICHTEK-RT9612A Datasheet
213Kb / 15P
Synchronous-Rectified Buck MOSFET Driver
logo
ON Semiconductor
NCP5351DR2G ONSEMI-NCP5351DR2G Datasheet
225Kb / 14P
4 A Synchronous Buck Power MOSFET Driver
February, 2010 ??Rev. 13
NCP81158 ONSEMI-NCP81158 Datasheet
83Kb / 8P
Synchronous Buck MOSFET Driver
August, 2016 ??Rev. 0
NCP81158D ONSEMI-NCP81158D Datasheet
81Kb / 8P
Synchronous Buck MOSFET Driver
April, 2017 ??Rev. 1
NCP81258 ONSEMI-NCP81258 Datasheet
89Kb / 9P
Synchronous Buck MOSFET Driver
June, 2017 ??Rev. P0
logo
IXYS Corporation
IXS839 IXYS-IXS839 Datasheet
318Kb / 11P
Synchronous Buck MOSFET Driver
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com