công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NTE38 bảng dữ liệu (PDF) - NTE Electronics

NTE38 Datasheet PDF - NTE Electronics
tên linh kiện NTE38
tải về  NTE38 tải về
kích thước tập tin   29.08 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  NTE [NTE Electronics]
Trang chủ  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện Silicon Complementary Transistors High Voltage, Medium Power Switch

NTE38 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NTE38 Datasheet PDF - NTE Electronics

tên linh kiện NTE38
tải về  NTE38 Click to download

kích thước tập tin   29.08 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  NTE [NTE Electronics]
Trang chủ  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện Silicon Complementary Transistors High Voltage, Medium Power Switch

NTE38 bảng dữ liệu (HTML) - NTE Electronics


NTE38 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description:

The NTE38 (PNP) and NTE175 (NPN) complementary silicon transistors are designed for high–speed switching and linear amplifier applications for high–voltage operational amplifiers, switching regulators, converters, inverters, deflection stages, and high fidelity amplifiers.



Features:

• Collector–Emitter Sustaining Voltage:

   NTE38: VCEO(sus) = 350V @ IC = 200mA

   NTE175: VCEO(sus) = 300V @ IC = 200mA

• Second Breakdown Collector Current:

   NTE38 IS/b = 875mA @ VCE = 40V

   NTE175 IS/b = 350mA @ VCE = 100V

• Usable DC Current Gain to 2.0Adc



 




Số phần tương tự - NTE38

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NTE Electronics
NTE382 NTE-NTE382 Datasheet
19Kb / 2P
Silicon Complementary Transistors Audio Frequency Driver
NTE383 NTE-NTE383 Datasheet
19Kb / 2P
Silicon Complementary Transistors Audio Frequency Driver
NTE384 NTE-NTE384 Datasheet
22Kb / 2P
Silicon NPN Transistor High Voltage Power Amp/Switch
NTE385 NTE-NTE385 Datasheet
25Kb / 2P
Silicon NPN Transistor Audio Power Amp, Switch
NTE386 NTE-NTE386 Datasheet
21Kb / 2P
Silicon NPN Transistor Audio Power Amp, Switch
More results


Mô tả tương tự - NTE38

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NTE Electronics
NTE2528 NTE-NTE2528 Datasheet
22Kb / 2P
Silicon Complementary Transistors High Voltage Switch
NTE291 NTE-NTE291 Datasheet
24Kb / 2P
Silicon Complementary Transistors Medium Power Amp, Switch
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N3583 BOCA-2N3583 Datasheet
224Kb / 4P
COMPLEMENTARY MEDIUM-POWER HIGH VOLTAGE POWER TRANSISTORS
2N4231A BOCA-2N4231A Datasheet
196Kb / 4P
COMPLEMENTARY SILICON MEDIUM-POWER TRANSISTORS
2N6315 BOCA-2N6315 Datasheet
172Kb / 4P
COMPLEMENTARY SILICON MEDIUM-POWER TRANSISTORS
logo
Comset Semiconductor
MJ4030 COMSET-MJ4030 Datasheet
220Kb / 4P
MEDIUM POWER COMPLEMENTARY SILICON TRANSISTORS
MJ4030 COMSET-MJ4030_12 Datasheet
79Kb / 3P
MEDIUM POWER COMPLEMENTARY SILICON TRANSISTORS
MJ4033 COMSET-MJ4033_12 Datasheet
79Kb / 3P
MEDIUM POWER COMPLEMENTARY SILICON TRANSISTORS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N6312 NJSEMI-2N6312 Datasheet
95Kb / 2P
COMPLEMENTARY SILICON MEDIUM-POWER TRANSISTORS
2N4231A NJSEMI-2N4231A Datasheet
95Kb / 2P
COMPLEMENTARY SILICON MEDIUM-POWER TRANSISTORS
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com