công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NCV8186 bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

NCV8186 Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện NCV8186
tải về  NCV8186 tải về
kích thước tập tin   212.99 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Fast Transient Response Low Voltage

NCV8186 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NCV8186 Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện NCV8186
tải về  NCV8186 Click to download

kích thước tập tin   212.99 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Fast Transient Response Low Voltage

NCV8186 bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor




Số phần tương tự - NCV8186

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NCV8186 ONSEMI-NCV8186 Datasheet
211Kb / 10P
Fast Transient Response Low Voltage 1 A LDO
June, 2016 ??Rev. 0
NCV8186BMN175TAG ONSEMI-NCV8186BMN175TAG Datasheet
211Kb / 10P
Fast Transient Response Low Voltage 1 A LDO
June, 2016 ??Rev. 0
More results


Mô tả tương tự - NCV8186

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TPS775XX TI-TPS775XX Datasheet
807Kb / 28P
FAST-TRANSIENT-RESPONSE 500mA LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATORS
TPS75833KCG3 TI-TPS75833KCG3 Datasheet
916Kb / 26P
FAST-TRANSIENT RESPONSE, 3A, LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATORS
logo
Monolithic Power System...
MP20046 MPS-MP20046 Datasheet
501Kb / 14P
Fast Transient Response, 2A Low Dropout Voltage Regulator
logo
M.S. Kennedy Corporatio...
MSK5140-15 MSK-MSK5140-15_15 Datasheet
377Kb / 8P
Fast Transient Response
MSK5140-33 MSK-MSK5140-33_15 Datasheet
377Kb / 8P
Fast Transient Response
logo
ON Semiconductor
NCP176 ONSEMI-NCP176 Datasheet
256Kb / 11P
Fast Transient Response Low Voltage 500 mA LDO
July, 2015 ??Rev. 3
NCP186 ONSEMI-NCP186 Datasheet
334Kb / 13P
Fast Transient Response Low Voltage 1 A LDO
June, 2015 ??Rev. 0
logo
Texas Instruments
TPS75801 TI-TPS75801_15 Datasheet
916Kb / 26P
FAST-TRANSIENT RESPONSE, 3A, LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATORS
logo
ON Semiconductor
NCV8186 ONSEMI-NCV8186 Datasheet
211Kb / 10P
Fast Transient Response Low Voltage 1 A LDO
June, 2016 ??Rev. 0
logo
Texas Instruments
TPS75801 TI1-TPS75801_16 Datasheet
988Kb / 26P
FAST-TRANSIENT RESPONSE, 3A, LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATORS
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com