công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DG418LEDQ-T1-GE3 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

DG418LEDQ-T1-GE3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện DG418LEDQ-T1-GE3
tải về  DG418LEDQ-T1-GE3 tải về
kích thước tập tin   257.24 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện 6 Ω On-Resistance, 12 V / ± 5 V / 5 V / 3 V, SPST and SPDT Switches

DG418LEDQ-T1-GE3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
DG418LEDQ-T1-GE3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện DG418LEDQ-T1-GE3
tải về  DG418LEDQ-T1-GE3 Click to download

kích thước tập tin   257.24 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện 6 Ω On-Resistance, 12 V / ± 5 V / 5 V / 3 V, SPST and SPDT Switches

DG418LEDQ-T1-GE3 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


DG418LEDQ-T1-GE3 Thông tin chi tiết sản phẩm

• +3 V to +16 V single supply, or
± 3 V to ± 8 V dual supply
• On resistance: 6 Ω for DG417LE, DG418LE
11 Ω for DG419LE
• Fast switching speeds: tON = 20 ns, tOFF = 15 ns
• Break-before-make switching for DG419LE
• Fully specified at +12 V, ± 5 V, +5 V, and +3 V
• V+ to V- analog signal range
• CMOS / TTL compatible
• 8 pin TSSOP and 8 pin SOIC packages




Số phần tương tự - DG418LEDQ-T1-GE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
DG418LEDQ-T1-GE3 VISHAY-DG418LEDQ-T1-GE3 Datasheet
346Kb / 19P
6 Ω On-Resistance, 12 V, ± 5 V, 5 V, 3 V, SPST and SPDT Switches
11-Apr-2022
More results


Mô tả tương tự - DG418LEDQ-T1-GE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1611 AD-ADG1611 Datasheet
436Kb / 16P
1 廓 Typical On Resistance, 짹5 V, 12 V, 5 V, and 3.3 V Quad SPST Switches
REV. B
ADG1636 AD-ADG1636 Datasheet
526Kb / 16P
1 廓 Typical On Resistance, 짹5 V, 12 V, 5 V, and 3.3 V Dual SPDT Switches
REV. A
ADG1411 AD-ADG1411_15 Datasheet
295Kb / 16P
1.5 On Resistance, 15 V/12 V/5 V, iCMOS, Quad SPST Switches
REV. B
ADG1412 AD-ADG1412_15 Datasheet
295Kb / 16P
1.5 On Resistance, 15 V/12 V/5 V, CMOS, Quad SPST Switches
REV. B
logo
Vishay Siliconix
DG9424E VISHAY-DG9424E Datasheet
262Kb / 13P
On Resistance, 5 V, 12 V, and 3 V Quad SPST Switches
29-Feb-16
DG9422E VISHAY-DG9422E Datasheet
249Kb / 11P
1.7 Ω, Low On Resistance, 12 V, 5 V, 3 V, ± 5 V, SPST Switches
25-Jun-2018
DG9426E VISHAY-DG9426E_V01 Datasheet
302Kb / 14P
1.6 Ω On Resistance, ± 5 V, 12 V, and 3 V Quad SPST Switches
22-Jun-2020
DG1411E VISHAY-DG1411E_V01 Datasheet
351Kb / 14P
1.5 Ω On Resistance, ± 15 V / 12 V / ± 5 V, Quad SPST Switches
11-Jun-2018
DG417LE VISHAY-DG417LE_V01 Datasheet
346Kb / 19P
6 Ω On-Resistance, 12 V, ± 5 V, 5 V, 3 V, SPST and SPDT Switches
11-Apr-2022
logo
Analog Devices
ADG2412 AD-ADG2412 Datasheet
1,021Kb / 21P
0.5 Ω RON, ±15 V, 12 V, ±5 V, 5 V/–12 V, Quad SPST Switch
Rev. 0
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com