công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T520V226M020ATE040 bảng dữ liệu (PDF) - Kemet Corporation

T520V226M020ATE040 Datasheet PDF - Kemet Corporation
tên linh kiện T520V226M020ATE040
tải về  T520V226M020ATE040 tải về
kích thước tập tin   69.6 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 22 uF, 20%, 20 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 40 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm

T520V226M020ATE040 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
T520V226M020ATE040 Datasheet PDF - Kemet Corporation

tên linh kiện T520V226M020ATE040
tải về  T520V226M020ATE040 Click to download

kích thước tập tin   69.6 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 22 uF, 20%, 20 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 40 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm

T520V226M020ATE040 bảng dữ liệu (HTML) - Kemet Corporation


T520V226M020ATE040 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Polymer Cathode Technology
• Low ESR
• High Frequency Cap Retention
• No-Ignition Failure Mode
• Use Up to 90% of Rated Voltage (10% Derating) for part types ≤ 10 Volts
• Halogen Free Epoxy
• 100% Accelerated Steady State Aging
• Volumetrically Efficient
• Use Up to 80% of Rated Voltage (20% Derating) for part types > 10 Volts
• Capacitance 15 to 1000μF (±20%)
• Voltage 2V to 25V
• EIA Standard Case Sizes
• 100% Surge Current Tested
• Operating Temperature -55ºC to +105ºC
• Self Healing Mechanism
• RoHS Compiant & Leadfree Terminations (see www.kemet.com for lead transition)




Số phần tương tự - T520V226M020ATE040

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
T520V226M020A(3)E040 KEMET-T520V226M020A(3)E040 Datasheet
2Mb / 48P
T52X/T530 Polymer Electrolytic Capacitors
T520V226M020A(3)E045 KEMET-T520V226M020A(3)E045 Datasheet
2Mb / 48P
T52X/T530 Polymer Electrolytic Capacitors
T520V226M020A(3)E090 KEMET-T520V226M020A(3)E090 Datasheet
2Mb / 48P
T52X/T530 Polymer Electrolytic Capacitors
More results


Mô tả tương tự - T520V226M020ATE040

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
T520V107M010ATE055 KEMET-T520V107M010ATE055 Datasheet
69Kb / 1P
T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 100 uF, 20%, 10 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 55 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm
T520V157M006ATE040 KEMET-T520V157M006ATE040 Datasheet
69Kb / 1P
T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 150 uF, 20%, 6.3 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 40 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm
T520V337M2R5ATE040 KEMET-T520V337M2R5ATE040 Datasheet
70Kb / 1P
T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 330 uF, 20%, 2.5 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 40 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm
T520V337M004ATE012 KEMET-T520V337M004ATE012 Datasheet
69Kb / 1P
T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 330 uF, 20%, 4 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 12 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm
T520V107M010ATE050 KEMET-T520V107M010ATE050 Datasheet
69Kb / 1P
T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 100 uF, 20%, 10 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 50 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm
T520V157M006ATE025 KEMET-T520V157M006ATE025 Datasheet
69Kb / 1P
T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 150 uF, 20%, 6.3 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 25 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm
T520V227M2R5ATE009 KEMET-T520V227M2R5ATE009 Datasheet
67Kb / 1P
T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 220 uF, 20%, 2.5 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 9 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm
T520V157M006ATE009 KEMET-T520V157M006ATE009 Datasheet
69Kb / 1P
T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 150 uF, 20%, 6.3 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 9 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm
T520V107M006ATE009 KEMET-T520V107M006ATE009 Datasheet
69Kb / 1P
T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 100 uF, 20%, 6.3 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 9 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm
T520V477M006ATE055 KEMET-T520V477M006ATE055 Datasheet
69Kb / 1P
T520, Tantalum, Polymer Tantalum, 470 uF, 20%, 6.3 V, SMD, Polymer, Molded, Low Profile/ESR, NonCombustible, 55 mOhms, 7343, Height Max = 1.9mm
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com