công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ALS30A682DB063 bảng dữ liệu (PDF) - Kemet Corporation

ALS30A682DB063 Datasheet PDF - Kemet Corporation
tên linh kiện ALS30A682DB063
tải về  ALS30A682DB063 tải về
kích thước tập tin   74.97 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện ALS30, Aluminum Electrolytic, 85C, 6800 uF, 20%, 63 V, -40/85C

ALS30A682DB063 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ALS30A682DB063 Datasheet PDF - Kemet Corporation

tên linh kiện ALS30A682DB063
tải về  ALS30A682DB063 Click to download

kích thước tập tin   74.97 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện ALS30, Aluminum Electrolytic, 85C, 6800 uF, 20%, 63 V, -40/85C

ALS30A682DB063 bảng dữ liệu (HTML) - Kemet Corporation


ALS30A682DB063 Thông tin chi tiết sản phẩm

Overview
KEMETs ALS30/31 Series of screw terminal capacitors covers a wide range of case sizes and voltage ratings featuring high ripple currents and long-life performance. They are ideally suited for industrial and commercial applications demanding high reliability and long-life expectancy such as frequency converters, uninterruptible power supply (UPS) systems and switch mode power supplies (SMPS).

Benefits
•  Compact size
•  Long life, up to 20,000 hours at +85°C (VR, IR applied)
•  High ripple current
•  Excellent surge voltage capability
•  Optimized designs available upon request

Applications
   Typical applications for KEMETs ALS30/31 Series of capacitors include smoothing, energy storage or pulse operation in telecommunication demanding power supplies, process control, AC motor control, traction, welding, and measuring.




Số phần tương tự - ALS30A682DB063

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
ALS30A682DF100 KEMET-ALS30A682DF100 Datasheet
74Kb / 1P
ALS30, Aluminum Electrolytic, 85C, 6800 uF, 20%, 100 V, -40/85C
More results


Mô tả tương tự - ALS30A682DB063

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
ALS30A222MF450 KEMET-ALS30A222MF450 Datasheet
75Kb / 1P
Aluminum Electrolytic, 85C, ALS30, 2200 uF, 20%, 450 V, -40/85C
ALS30A682MF200 KEMET-ALS30A682MF200 Datasheet
75Kb / 1P
Aluminum Electrolytic, 85C, ALS30, 6800 uF, 20%, 200 V, -40/85C
ALS30A153KE063 KEMET-ALS30A153KE063 Datasheet
75Kb / 1P
ALS30, Aluminum Electrolytic, 85C, 0.015 F, 20%, 63 V, -40/85C
ALS30A472NJ450 KEMET-ALS30A472NJ450 Datasheet
75Kb / 1P
ALS30, Aluminum Electrolytic, 85C, 4700 uF, 20%, 450 V, -40/85C
ALS30A104NP063 KEMET-ALS30A104NP063 Datasheet
75Kb / 1P
ALS30, Aluminum Electrolytic, 85C, 0.1 F, 20%, 63 V, -40/85C
ALS30A682DF100 KEMET-ALS30A682DF100 Datasheet
74Kb / 1P
ALS30, Aluminum Electrolytic, 85C, 6800 uF, 20%, 100 V, -40/85C
ALS30A472DA063 KEMET-ALS30A472DA063 Datasheet
74Kb / 1P
Aluminum Electrolytic, 85C, ALS30, 4700 uF, 20%, 63 V, -40/85C
ALS30A221DE500 KEMET-ALS30A221DE500 Datasheet
74Kb / 1P
ALS30, Aluminum Electrolytic, 85C, 220 uF, 20%, 500 V, -40/85C
ELH688M063AS4AA KEMET-ELH688M063AS4AA Datasheet
56Kb / 1P
Aluminum Electrolytic, 85C, ELH, 6800 uF, 20%, 63 V, -40/85C
ALS30A473MF063 KEMET-ALS30A473MF063 Datasheet
75Kb / 1P
Aluminum Electrolytic, 85C, ALS30, 0.047 F, 20%, 63 V, -40/85C
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com