| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
C0603C392J3GACTU bảng dữ liệu (PDF) - Kemet Corporation |
C0603C392J3GACTU Datasheet (PDF) |
|
tải về bảng dữ liệu |
| tên linh kiện | C0603C392J3GACTU |
| tải về | C0603C392J3GACTU Click to download |
| kích thước tập tin | 72.15 Kbytes |
| Page | 1 Pages |
| nhà sản xuất | KEMET [Kemet Corporation] |
| Trang chủ | http://www.kemet.com |
| Logo | |
| Giải thích chi tiết về linh kiện | SMD Comm C0G, Ceramic, 3900 pF, 5%, 25 V, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I, 0603 |
C0603C392J3GACTU bảng dữ liệu (HTML) - Kemet Corporation |
Số phần tương tự - C0603C392J3GACTU |
|
Mô tả tương tự - C0603C392J3GACTU |
|
Link URL |
| Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Liên kết đến bảng dữ liệu | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |