công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N6006B bảng dữ liệu (PDF) - Micro Commercial Components

1N6006B Datasheet PDF - Micro Commercial Components
tên linh kiện 1N6006B
tải về  1N6006B tải về

kích thước tập tin   173.17 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
Giải thích chi tiết về linh kiện 500 mW Zener Diode 2.4 ??47Volts

1N6006B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1N6006B Datasheet PDF - Micro Commercial Components

tên linh kiện 1N6006B
tải về  1N6006B Click to download

kích thước tập tin   173.17 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
Giải thích chi tiết về linh kiện 500 mW Zener Diode 2.4 ??47Volts

1N6006B bảng dữ liệu (HTML) - Micro Commercial Components

1N6006B Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components 1N6006B Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components 1N6006B Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components

1N6006B Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Lead Free Finish/Rohs Compliant (Note1) ("P"Suffix designates Compliant. See ordering information)
• High Reliability
• Very Sharp Reverse Characteristic
• VZ – tolerance ± 5%
• Moisture Sensitivity: Level 1
• Marking: Cathode band and type number




Số phần tương tự - 1N6006B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
1N6006B FAIRCHILD-1N6006B Datasheet
145Kb / 5P
   Zeners
logo
Yea Shin Technology Co....
1N6006B YEASHIN-1N6006B Datasheet
1Mb / 9P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Microsemi Corporation
1N6006BUR MICROSEMI-1N6006BUR Datasheet
397Kb / 5P
   Surface Mount 500 mW Zener Diodes
Rev. 1
1N6006BUR-1 MICROSEMI-1N6006BUR-1 Datasheet
397Kb / 5P
   Surface Mount 500 mW Zener Diodes
Rev. 1
More results


Mô tả tương tự - 1N6006B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
1N5221 MCC-1N5221_11 Datasheet
477Kb / 5P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
BZT52C2V4 MCC-BZT52C2V4_10 Datasheet
208Kb / 3P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 43 Volts
DL5221 MCC-DL5221_11 Datasheet
632Kb / 5P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
1N5221 MCC-1N5221 Datasheet
621Kb / 2P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 200 Volts
1N5221B MCC-1N5221B Datasheet
550Kb / 5P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
DL5221 MCC-DL5221 Datasheet
890Kb / 2P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 200 Volts
BZT52C2V4 MCC-BZT52C2V4_13 Datasheet
463Kb / 4P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 51 Volts
DL5221B MCC-DL5221B Datasheet
593Kb / 5P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
MCL5221 MCC-MCL5221 Datasheet
120Kb / 3P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
DL5232B-TP MCC-DL5232B-TP Datasheet
632Kb / 5P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com