công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NOMC16011003CTF bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

NOMC16011003CTF Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện NOMC16011003CTF
tải về  NOMC16011003CTF tải về
kích thước tập tin   128.77 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Narrow Body, Surface Mount Network

NOMC16011003CTF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NOMC16011003CTF Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện NOMC16011003CTF
tải về  NOMC16011003CTF Click to download

kích thước tập tin   128.77 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Narrow Body, Surface Mount Network

NOMC16011003CTF bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


NOMC16011003CTF Thông tin chi tiết sản phẩm

• Standard 14 pins and 16 pins counts
(0.150" narrow body) JEDEC MS-012
variation AB and AC
• Rugged molded case construction
• Excellent long term ratio stability
(ΔR ± 0.015 %)
• Low TCR tracking ± 5 ppm/°C
• Isolated and bussed schematics




Số phần tương tự - NOMC16011003CTF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
NOMC16011003CTF VISHAY-NOMC16011003CTF Datasheet
157Kb / 4P
Molded, 50 Mil Pitch, Dual-In-Line Resistor Network
02-Oct-08
More results


Mô tả tương tự - NOMC16011003CTF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
NOMC VISHAY-NOMC Datasheet
113Kb / 2P
Molded, 50 Mil Pitch, Dual-In-Line Resistor Networks Narrow Body
21-May-01
ORNA2-1 VISHAY-ORNA2-1 Datasheet
165Kb / 2P
Molded, 50 Mil Pitch, Dual-In-Line Resistor Network
25-Jan-02
NOMC VISHAY-NOMC_08 Datasheet
157Kb / 4P
Molded, 50 Mil Pitch, Dual-In-Line Resistor Network
02-Oct-08
ORN VISHAY-ORN Datasheet
375Kb / 3P
Molded, 50 Mil Pitch, Dual-In-Line Resistor Network
10-Aug-07
ORNA VISHAY-ORNA Datasheet
133Kb / 3P
Molded, 50 Mil Pitch, Dual-In-Line Resistor Network
16-Apr-08
VSOR1603-103JT VISHAY-VSOR1603-103JT Datasheet
113Kb / 4P
Molded, 25 mil or 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Surface Mount Network
08-Jan-12
ORNA2001AUF VISHAY-ORNA2001AUF Datasheet
96Kb / 3P
Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Surface Mount Network
02-Sep-11
HTRN4-1T5 VISHAY-HTRN4-1T5 Datasheet
90Kb / 3P
Molded, 50 mil Pitch, High Temperature Thin Film Surface Mount, Dual-In-Line Resistor Network
12-Dec-11
HTRN VISHAY-HTRN Datasheet
94Kb / 3P
Molded, 50 mil Pitch, High Temperature (215 °C); Thin Film Surface Mount, Dual-In-Line Resistor Network
12-Dec-11
ORN VISHAY-ORN_17 Datasheet
100Kb / 3P
Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor
02-Sep-11
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com