công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F104PLG bảng dữ liệu(PDF) 203 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F104PLG
Giải thích chi tiết về linh kiện  True Low Power Platform
PDF  213 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F104PLG bảng dữ liệu(HTML) 203 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F104PLG Datasheet HTML 199Page - Renesas Technology Corp R5F104PLG Datasheet HTML 200Page - Renesas Technology Corp R5F104PLG Datasheet HTML 201Page - Renesas Technology Corp R5F104PLG Datasheet HTML 202Page - Renesas Technology Corp R5F104PLG Datasheet HTML 203Page - Renesas Technology Corp R5F104PLG Datasheet HTML 204Page - Renesas Technology Corp R5F104PLG Datasheet HTML 205Page - Renesas Technology Corp R5F104PLG Datasheet HTML 206Page - Renesas Technology Corp R5F104PLG Datasheet HTML 207Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 203 / 213 page
background image
RL78/G14
4. PACKAGE DRAWINGS
R01DS0053EJ0330 Rev. 3.30
Page 203 of 208
Aug 12, 2016
4.9
80-pin products
R5F104MFAFB, R5F104MGAFB, R5F104MHAFB, R5F104MJAFB
R5F104MFDFB, R5F104MGDFB, R5F104MHDFB, R5F104MJDFB
R5F104MFGFB, R5F104MGGFB, R5F104MHGFB, R5F104MJGFB
JEITA Package Code
RENESAS Code
Previous Code
MASS (TYP.) [g]
P-LFQFP80-12x12-0.50
PLQP0080KE-A
P80GK-50-8EU-2
0.53
S
y
e
S
x
b
M
L
c
Lp
HD
HE
ZD
ZE
L1
A1
A2
A
D
E
A3
S
0.145 0.055
0.045
(UNIT:mm)
ITEM
DIMENSIONS
D
E
HD
HE
A
A1
A2
A3
12.00 0.20
12.00 0.20
14.00 0.20
14.00 0.20
1.60 MAX.
0.10 0.05
1.40 0.05
0.25
c
e
x
y
ZD
ZE
0.50
0.08
0.08
1.25
1.25
L
Lp
L1
0.50
0.60 0.15
1.00 0.20
3
5
3
NOTE
Each lead centerline is located within 0.08 mm of
its true position at maximum material condition.
detail of lead end
0.22 0.05
b
20
40
1
80
21
41
61
60
2012 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com