công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F104PDG bảng dữ liệu(PDF) 185 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F104PDG
Giải thích chi tiết về linh kiện  True Low Power Platform
PDF  213 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F104PDG bảng dữ liệu(HTML) 185 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F104PDG Datasheet HTML 181Page - Renesas Technology Corp R5F104PDG Datasheet HTML 182Page - Renesas Technology Corp R5F104PDG Datasheet HTML 183Page - Renesas Technology Corp R5F104PDG Datasheet HTML 184Page - Renesas Technology Corp R5F104PDG Datasheet HTML 185Page - Renesas Technology Corp R5F104PDG Datasheet HTML 186Page - Renesas Technology Corp R5F104PDG Datasheet HTML 187Page - Renesas Technology Corp R5F104PDG Datasheet HTML 188Page - Renesas Technology Corp R5F104PDG Datasheet HTML 189Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 185 / 213 page
background image
RL78/G14
3. ELECTRICAL SPECIFICATIONS (G: INDUSTRIAL APPLICATIONS TA = -40 to +105
°C)
R01DS0053EJ0330 Rev. 3.30
Page 185 of 208
Aug 12, 2016
3.6.7
Power supply voltage rising slope characteristics
Caution
Make sure to keep the internal reset state by the LVD circuit or an external reset until VDD reaches the operating
voltage range shown in 3.4 AC Characteristics.
(2)
Interrupt & Reset Mode
(TA = -40 to +105°C, VPDR
≤ VDD ≤ 5.5 V, VSS = 0 V)
Parameter
Symbol
Conditions
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Voltage detection
threshold
VLVDD0
VPOC2, VPOC1, VPOC0 = 0, 1, 1, falling reset voltage
2.64
2.75
2.86
V
VLVDD1
LVIS1, LVIS0 = 1, 0
Rising release reset voltage
2.81
2.92
3.03
V
Falling interrupt voltage
2.75
2.86
2.97
V
VLVDD2
LVIS1, LVIS0 = 0, 1
Rising release reset voltage
2.90
3.02
3.14
V
Falling interrupt voltage
2.85
2.96
3.07
V
VLVDD3
LVIS1, LVIS0 = 0, 0
Rising release reset voltage
3.90
4.06
4.22
V
Falling interrupt voltage
3.83
3.98
4.13
V
(TA = -40 to +105°C, VSS = 0 V)
Parameter
Symbol
Conditions
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Power supply voltage rising slope
SVDD
54
V/ms



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com