| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
R5F100GC bảng dữ liệu(PDF) 192 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R5F100GC bảng dữ liệu(HTML) 192 Page - Renesas Technology Corp |
|
192 / 202 page ![]() RL78/G13 4. PACKAGE DRAWINGS Page 192 of 196 R01DS0131EJ0330 Rev.3.30 Mar 31, 2016 4.12 80-pin Products R5F100MFAFA, R5F100MGAFA, R5F100MHAFA, R5F100MJAFA, R5F100MKAFA, R5F100MLAFA R5F101MFAFA, R5F101MGAFA, R5F101MHAFA, R5F101MJAFA, R5F101MKAFA, R5F101MLAFA R5F100MFDFA, R5F100MGDFA, R5F100MHDFA, R5F100MJDFA, R5F100MKDFA, R5F100MLDFA R5F101MFDFA, R5F101MGDFA, R5F101MHDFA, R5F101MJDFA, R5F101MKDFA, R5F101MLDFA R5F100MFGFA, R5F100MGGFA, R5F100MHGFA, R5F100MJGFA RENESAS Code P-LQFP80-14x14-0.65 PLQP0080JB-E 0.69 D E HD HE A A2 bp c Lp x L1 0.13 0.886 14.00 14.00 1.40 Min Nom Max Dimension in Millimeters A1 0.05 1.35 0.26 1.70 0.20 1.45 0.38 13.80 13.80 14.20 14.20 0.10 0.20 e 0.736 1.036 0 ° 8 ° A3 0.25 0.125 0.32 0.145 L 0.80 1.40 1.80 ZD 0.825 ZE 0.825 3 ° y S y e S x bp M L c Lp HD HE ZD ZE L1 A1 A2 A E A3 S detail of lead end 20 40 1 80 21 41 D A B AB 61 60 P80GC-65-UBT-2 Previous Code MASS (TYP.) [g] JEITA Package Code Referance Symbol 17.00 17.20 17.20 17.40 17.00 17.40 1.60 0.65 0.10 2012 Renesas ElectronicsCorporation. All rights reserved. |