công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F411VE bảng dữ liệu(PDF) 137 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F411VE
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM® Cortex®-M4 32b MCUFPU, 125 DMIPS, 512KB Flash, 128KB RAM, USB OTG FS, 11 TIMs, 1 ADC, 13 comm. interfaces
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F411VE bảng dữ liệu(HTML) 137 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F411VE Datasheet HTML 133Page - STMicroelectronics STM32F411VE Datasheet HTML 134Page - STMicroelectronics STM32F411VE Datasheet HTML 135Page - STMicroelectronics STM32F411VE Datasheet HTML 136Page - STMicroelectronics STM32F411VE Datasheet HTML 137Page - STMicroelectronics STM32F411VE Datasheet HTML 138Page - STMicroelectronics STM32F411VE Datasheet HTML 139Page - STMicroelectronics STM32F411VE Datasheet HTML 140Page - STMicroelectronics STM32F411VE Datasheet HTML 141Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 137 / 149 page
background image
DocID026289 Rev 6
137/149
STM32F411xC STM32F411xE
Package information
141
7.5
UFBGA100 package information
Figure 58. UFBGA100 - 100-ball, 7 x 7 mm, 0.50 mm pitch, ultra fine pitch
ball grid array package outline
1. Drawing is not to scale.
Table 84. UFBGA100, 7 x 7 mm, 0.50 mm pitch, ultra fine pitch ball grid array package
mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
0.460
0.530
0.600
0.0181
0.0209
0.0236
A1
0.050
0.080
0.110
0.0020
0.0031
0.0043
A2
0.400
0.450
0.500
0.0157
0.0177
0.0197
A3
-
0.130
-
-
0.0051
-
A4
0.270
0.320
0.370
0.0106
0.0126
0.0146
b
0.200
0.250
0.300
0.0079
0.0098
0.0118
D
6.950
7.000
7.050
0.2736
0.2756
0.2776
D1
5.450
5.500
5.550
0.2146
0.2165
0.2185
E
6.950
7.000
7.050
0.2736
0.2756
0.2776
E1
5.450
5.500
5.550
0.2146
0.2165
0.2185
e
-
0.500
-
-
0.0197
-
F
0.700
0.750
0.800
0.0276
0.0295
0.0315



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com