công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F746ZE bảng dữ liệu(PDF) 203 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F746ZE
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM-based Cortex-M7 32b MCUFPU, 462DMIPS, up to 1MB Flash/32016 4KB RAM, USB OTG HS/FS, ethernet, 18 TIMs, 3 ADCs, 25 com itf, cam & LCD
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F746ZE bảng dữ liệu(HTML) 203 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F746ZE Datasheet HTML 199Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 200Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 201Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 202Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 203Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 204Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 205Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 206Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 207Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 203 / 227 page
background image
DocID027590 Rev 4
203/227
STM32F745xx STM32F746xx
Package information
226
Figure 86. WLCSP143, 4.539x 5.849 mm, 0.4 mm pitch wafer level chip scale
package recommended footprint
A2
-
0.380
-
-
0.0150
-
A3(2)
-
0.025
-
-
0.0010
-
b(3)
0.220
0.250
0.280
0.0087
0.0098
0.0110
D
4.504
4.539
4.574
0.1773
0.1787
0.1801
E
5.814
5.849
5.884
0.2289
0.2303
0.2317
e
-
0.400
-
-
0.0157
-
e1
-
4.000
-
-
0.1575
-
e2
-
4.800
-
-
0.1890
-
F
-
0.2695
-
-
0.0106
-
G
-
0.5245
-
-
0.0206
-
aaa
-
-
0.100
-
-
0.0039
bbb
-
-
0.100
-
-
0.0039
ccc
-
-
0.100
-
-
0.0039
ddd
-
-
0.050
-
-
0.0020
eee
-
-
0.050
-
-
0.0020
1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
2. Back side coating.
3. Dimension is measured at the maximum bump diameter parallel to primary datum Z.
Table 115. WLCSP143, 4.539x 5.849 mm, 0.4 mm pitch wafer level chip scale
package mechanical data (continued)
Symbol
millimeters
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com