công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F746ZE bảng dữ liệu(PDF) 191 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F746ZE
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM-based Cortex-M7 32b MCUFPU, 462DMIPS, up to 1MB Flash/32016 4KB RAM, USB OTG HS/FS, ethernet, 18 TIMs, 3 ADCs, 25 com itf, cam & LCD
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F746ZE bảng dữ liệu(HTML) 191 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F746ZE Datasheet HTML 187Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 188Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 189Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 190Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 191Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 192Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 193Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 194Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 195Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 191 / 227 page
background image
DocID027590 Rev 4
191/227
STM32F745xx STM32F746xx
Electrical characteristics
195
Figure 72. Quad-SPI timing diagram - SDR mode
Figure 73. Quad-SPI timing diagram - DDR mode
5.3.29
Camera interface (DCMI) timing specifications
Unless otherwise specified, the parameters given in Table 108 for DCMI are derived
from tests performed under the ambient temperature, fHCLK frequency and VDD supply
voltage summarized in Table 17, with the following configuration:
•
DCMI_PIXCLK polarity: falling
•
DCMI_VSYNC and DCMI_HSYNC polarity: high
•
Data formats: 14 bits
Table 108. DCMI characteristics(1)
1. Guaranteed by characterization results.
Symbol
Parameter
Min
Max
Unit
-
Frequency ratio DCMI_PIXCLK/fHCLK
-0.4
DCMI_PIXCLK Pixel clock input
-
54
MHz
DPixel
Pixel clock input duty cycle
30
70
%
tsu(DATA)
Data input setup time
3.5
-
ns
th(DATA)
Data input hold time
0
-
tsu(HSYNC)
tsu(VSYNC)
DCMI_HSYNC/DCMI_VSYNC input setup time
2.5
-
th(HSYNC)
th(VSYNC)
DCMI_HSYNC/DCMI_VSYNC input hold time
0
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com