công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F746ZE bảng dữ liệu(PDF) 167 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F746ZE
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM-based Cortex-M7 32b MCUFPU, 462DMIPS, up to 1MB Flash/32016 4KB RAM, USB OTG HS/FS, ethernet, 18 TIMs, 3 ADCs, 25 com itf, cam & LCD
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F746ZE bảng dữ liệu(HTML) 167 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F746ZE Datasheet HTML 163Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 164Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 165Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 166Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 167Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 168Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 169Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 170Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 171Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 167 / 227 page
background image
DocID027590 Rev 4
167/227
STM32F745xx STM32F746xx
Electrical characteristics
195
Table 86 gives the list of Ethernet MAC signals for the RMII and Figure 56 shows the
corresponding timing diagram.
Figure 56. Ethernet RMII timing diagram
Table 85. Dynamics characteristics: Ethernet MAC signals for SMI(1)
1. Guaranteed by characterization results.
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
tMDC
MDC cycle time(2.38 MHz)
400
400
403
ns
Td(MDIO) Write data valid time
10
10.5
12.5
tsu(MDIO) Read data setup time
12.5
-
-
th(MDIO)
Read data hold time
0
-
-
Table 86. Dynamics characteristics: Ethernet MAC signals for RMII(1)
1. Guaranteed by characterization results.
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
tsu(RXD) Receive data setup time
1
-
-
ns
tih(RXD)
Receive data hold time
1.5
-
-
tsu(CRS) Carrier sense setup time
1
-
-
tih(CRS)
Carrier sense hold time
1
-
-
td(TXEN) Transmit enable valid delay time
5
6
10.5
td(TXD)
Transmit data valid delay time
5
6
12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com