công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F746ZE bảng dữ liệu(PDF) 142 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F746ZE
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM-based Cortex-M7 32b MCUFPU, 462DMIPS, up to 1MB Flash/32016 4KB RAM, USB OTG HS/FS, ethernet, 18 TIMs, 3 ADCs, 25 com itf, cam & LCD
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F746ZE bảng dữ liệu(HTML) 142 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F746ZE Datasheet HTML 138Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 139Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 140Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 141Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 142Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 143Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 144Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 145Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 146Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 142 / 227 page
background image
Electrical characteristics
STM32F745xx STM32F746xx
142/227
DocID027590 Rev 4
Input/output AC characteristics
The definition and values of input/output AC characteristics are given in Figure 39 and
Table 58, respectively.
Unless otherwise specified, the parameters given in Table 58 are derived from tests
performed under the ambient temperature and VDD supply voltage conditions summarized
in Table 17.
Table 58. I/O AC characteristics(1)(2)
OSPEEDRy
[1:0] bit
value(1)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
00
fmax(IO)out Maximum frequency(3)
CL = 50 pF, VDD ≥ 2.7 V
-
-
4
MHz
CL = 50 pF, VDD ≥ 1.7 V
-
-
2
CL = 10 pF, VDD ≥ 2.7 V
-
-
8
CL = 10 pF, VDD ≥ 1.8 V
-
-
4
CL = 10 pF, VDD ≥ 1.7 V
-
-
3
tf(IO)out/
tr(IO)out
Output high to low level fall
time and output low to high
level rise time
CL = 50 pF, VDD = 1.7 V to
3.6 V
--
100
ns
01
fmax(IO)out Maximum frequency(3)
CL = 50 pF, VDD≥ 2.7 V
-
-
25
MHz
CL = 50 pF, VDD≥ 1.8 V
-
-
12.5
CL = 50 pF, VDD≥ 1.7 V
-
-
10
CL = 10 pF, VDD ≥ 2.7 V
-
-
50
CL = 10 pF, VDD≥ 1.8 V
-
-
20
CL = 10 pF, VDD≥ 1.7 V
-
-
12.5
tf(IO)out/
tr(IO)out
Output high to low level fall
time and output low to high
level rise time
CL = 50 pF, VDD ≥ 2.7 V
-
-
10
ns
CL = 10 pF, VDD ≥ 2.7 V
-
-
6
CL = 50 pF, VDD ≥ 1.7 V
-
-
20
CL = 10 pF, VDD ≥ 1.7 V
-
-
10
10
fmax(IO)out Maximum frequency(3)
CL = 40 pF, VDD ≥ 2.7 V
-
-
50(4)
MHz
CL = 10 pF, VDD ≥ 2.7 V
-
-
100(4)
CL = 40 pF, VDD ≥ 1.7 V
-
-
25
CL = 10 pF, VDD ≥ 1.8 V
-
-
50
CL = 10 pF, VDD ≥ 1.7 V
-
-
42.5
tf(IO)out/
tr(IO)out
Output high to low level fall
time and output low to high
level rise time
CL = 40 pF, VDD ≥2.7 V
-
-
6
ns
CL = 10 pF, VDD ≥ 2.7 V
-
-
4
CL = 40 pF, VDD ≥ 1.7 V
-
-
10
CL = 10 pF, VDD ≥ 1.7 V
-
-
6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com