công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F746ZE bảng dữ liệu(PDF) 120 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F746ZE
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM-based Cortex-M7 32b MCUFPU, 462DMIPS, up to 1MB Flash/32016 4KB RAM, USB OTG HS/FS, ethernet, 18 TIMs, 3 ADCs, 25 com itf, cam & LCD
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F746ZE bảng dữ liệu(HTML) 120 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F746ZE Datasheet HTML 116Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 117Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 118Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 119Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 120Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 121Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 122Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 123Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 124Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 120 / 227 page
background image
Electrical characteristics
STM32F745xx STM32F746xx
120/227
DocID027590 Rev 4
APB2
(up to
108 MHz)
TIM1
25.2
23.9
20.4
µA/MHz
TIM8
25.3
24
20.4
USART1
10.3
9.8
8.2
USART6
10.1
9.7
8.1
ADC1(5)
4.5
4.4
3.5
ADC2(5)
4.5
4.4
3.5
ADC3(5)
4.5
4.4
3.3
SDMMC1
8.5
7.9
6.7
SPI1/I2S1(3)
3.1
3
2.5
SPI4
3.1
3
2.5
SYSCFG
1.5
1.4
1
TIM9
8.8
8.4
6.9
TIM10
5.6
5.2
4.3
TIM11
5.4
5.2
4.3
SPI5
3
2.8
2.2
SPI6
3
2.8
2.2
SAI1
3.4
3.3
2.6
SAI2
3.3
3.2
2.5
LTDC
56.7
53.8
45.7
1. When the I/O compensation cell is ON, IDD typical value increases by 0.22 mA.
2. The BusMatrix is automatically active when at least one master is ON.
3. To enable an I2S peripheral, first set the I2SMOD bit and then the I2SE bit in the SPI_I2SCFGR register.
4. When the DAC is ON and EN1/2 bits are set in DAC_CR register, add an additional power consumption of
0.75 mA per DAC channel for the analog part.
5. When the ADC is ON (ADON bit set in the ADC_CR2 register), add an additional power consumption of
1.73 mA per ADC for the analog part.
Table 35. Peripheral current consumption (continued)
Peripheral
IDD(Typ)(1)
Unit
Scale 1
Scale 2
Scale 3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com