công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F746NG bảng dữ liệu(PDF) 217 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F746NG
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM-based Cortex-M7 32b MCUFPU, 462DMIPS, up to 1MB Flash/32016 4KB RAM, USB OTG HS/FS, ethernet, 18 TIMs, 3 ADCs, 25 com itf, cam & LCD
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F746NG bảng dữ liệu(HTML) 217 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F746NG Datasheet HTML 213Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 214Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 215Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 216Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 217Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 218Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 219Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 220Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 221Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 217 / 227 page
background image
DocID027590 Rev 4
217/227
STM32F745xx STM32F746xx
Package information
226
Figure 98. UFBGA176+25, 10 x 10 x 0.65 mm, ultra fine-pitch ball grid array
package recommended footprint
Table 121. UFBGA176+25 recommended PCB design rules (0.65 mm pitch BGA)
Dimension
Recommended values
Pitch
0.65 mm
Dpad
0.300 mm
Dsm
0.400 mm typ. (depends on the soldermask reg-
istration tolerance)
Stencil opening
0.300 mm
Stencil thickness
Between 0.100 mm and 0.125 mm
Pad trace width
0.100 mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com