công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F746NG bảng dữ liệu(PDF) 128 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F746NG
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM-based Cortex-M7 32b MCUFPU, 462DMIPS, up to 1MB Flash/32016 4KB RAM, USB OTG HS/FS, ethernet, 18 TIMs, 3 ADCs, 25 com itf, cam & LCD
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F746NG bảng dữ liệu(HTML) 128 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F746NG Datasheet HTML 124Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 125Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 126Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 127Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 128Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 129Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 130Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 131Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 132Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 128 / 227 page
background image
Electrical characteristics
STM32F745xx STM32F746xx
128/227
DocID027590 Rev 4
Low-speed internal (LSI) RC oscillator
Figure 35. LSI deviation versus temperature
5.3.11
PLL characteristics
The parameters given in Table 43 and Table 44 are derived from tests performed under
temperature and VDD supply voltage conditions summarized in Table 17.
Table 42. LSI oscillator characteristics (1)
1. VDD = 3 V, TA = –40 to 105 °C unless otherwise specified.
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
fLSI(2)
2. Guaranteed by characterization results.
Frequency
17
32
47
kHz
tsu(LSI)(3)
3. Guaranteed by design.
LSI oscillator startup time
-
15
40
µs
IDD(LSI)(3)
LSI oscillator power consumption
-
0.4
0.6
µA
Table 43. Main PLL characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
fPLL_IN
PLL input clock(1)
-0.95(2)
12.10
MHz
fPLL_OUT
PLL multiplier output clock
-
24
-
216
fPLL48_OUT
48 MHz PLL multiplier output
clock
-
-
48
75
fVCO_OUT
PLL VCO output
-
100
-
432



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com