| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F303VD bảng dữ liệu(PDF) 136 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F303VD bảng dữ liệu(HTML) 136 Page - STMicroelectronics |
|
136 / 173 page ![]() Electrical characteristics STM32F303xD STM32F303xE 136/173 DocID026415 Rev 5 8 bits 1.5 20.83 0.150 NA 0.039 2.5 34.72 0.390 0.180 0.180 4.5 62.50 0.820 0.560 0.470 7.5 104.17 1.50 1.20 1.00 19.5 270.83 3.90 3.30 2.70 61.5 854.17 12.00 12.00 8.20 181.5 2520.83 39.00 33.00 27.00 601.5 8354.17 100.00 100.00 82.00 6 bits 1.5 20.83 0.270 0.100 0.150 2.5 34.72 0.560 0.390 0.330 4.5 62.50 1.200 0.820 0.820 7.5 104.17 2.20 1.80 1.50 19.5 270.83 5.60 4.70 3.90 61.5 854.17 18.0 15.0 12.0 181.5 2520.83 56.0 47.0 39.0 601.5 8354.17 100.00 100.0 100.0 1. Data based on characterization results, not tested in production. 2. All fast channels, expect channels on PA2, PA6, PB1, PB12. 3. Fast channels available on PA2, PA6, PB1, PB12. Table 80. Maximum ADC RAIN (1) (continued) Resolution Sampling cycle @ 72 MHz Sampling time [ns] @ 72 MHz RAIN max (kΩ) Fast channels(2) Slow channels Other channels(3) |