| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F303XD bảng dữ liệu(PDF) 147 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F303XD bảng dữ liệu(HTML) 147 Page - STMicroelectronics |
|
147 / 173 page ![]() DocID026415 Rev 5 147/173 STM32F303xD STM32F303xE Electrical characteristics 151 TVOFFSET Total offset variation Full temperature range - - 3 mV IDDA COMP current consumption - - 400 600 µA 1. Guaranteed by design, not tested in production. Table 87. Comparator characteristics(1) (continued) Symbol Parameter Conditions Min. Typ. Max. Unit |