công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CMC-6027-42L100 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - CUI INC

tên linh kiện CMC-6027-42L100
Giải thích chi tiết về linh kiện  ELECTRET CONDENSER MICROPHONE
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CUI [CUI INC]
Trang chủ  http://www.cui.com
Logo CUI - CUI INC

CMC-6027-42L100 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - CUI INC

  CMC-6027-42L100 Datasheet HTML 1Page - CUI INC CMC-6027-42L100 Datasheet HTML 2Page - CUI INC CMC-6027-42L100 Datasheet HTML 3Page - CUI INC CMC-6027-42L100 Datasheet HTML 4Page - CUI INC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
cui.com
CUI Inc
│ MODEL: CMC-6027-42L100 │ DESCRIPTION: ELECTRET CONDENSER MICROPHONE
date 11/07/2016
│ page 2 of 4
MECHANICAL DRAWING
units: mm
wire: UL1571 LF 32 AWG
FREQUENCY RESPONSE CURVE
MEASUREMENT CIRCUIT
RL = 2.2 kΩ
C = 1 µF
For more information, please visit the product page.


Số phần tương tự - CMC-6027-42L100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CUI Devices
CMC-6027-42L100 CUID-CMC-6027-42L100 Datasheet
970Kb / 4P
   ELECTRET CONDENSER MICROPHONE
08/05/2022
More results

Mô tả tương tự - CMC-6027-42L100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CUI INC
CMC-6036-40T CUI-CMC-6036-40T Datasheet
496Kb / 4P
   ELECTRET CONDENSER MICROPHONE
CMC-4012-40P CUI-CMC-4012-40P Datasheet
575Kb / 4P
   ELECTRET CONDENSER MICROPHONE
CMC-4015-25T CUI-CMC-4015-25T Datasheet
480Kb / 4P
   ELECTRET CONDENSER MICROPHONE
CMA-6542PF CUI-CMA-6542PF Datasheet
851Kb / 4P
   electret condenser microphone
CMC-2242PBL-A CUI-CMC-2242PBL-A Datasheet
1Mb / 4P
   electret condenser microphone
CMC-2742PBJ-A CUI-CMC-2742PBJ-A Datasheet
961Kb / 4P
   electret condenser microphone
CMR-2747PB-A CUI-CMR-2747PB-A Datasheet
1Mb / 4P
   electret condenser microphone
logo
Soberton Inc.
EM-6022P SOBERTON-EM-6022P Datasheet
428Kb / 5P
   Electret Condenser Microphone
EM-9745 SOBERTON-EM-9745 Datasheet
437Kb / 5P
   Electret Condenser Microphone
logo
CUI INC
CMC-9745-L100 CUI-CMC-9745-L100 Datasheet
433Kb / 4P
   ELECTRET CONDENSER MICROPHONE
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com