công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB9AF341NB bảng dữ liệu(PDF) 111 Page - SPANSION

tên linh kiện MB9AF341NB
Giải thích chi tiết về linh kiện  The MB9A340NB Series are highly integrated
PDF  125 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

MB9AF341NB bảng dữ liệu(HTML) 111 Page - SPANSION

Back Button MB9AF341NB Datasheet HTML 107Page - SPANSION MB9AF341NB Datasheet HTML 108Page - SPANSION MB9AF341NB Datasheet HTML 109Page - SPANSION MB9AF341NB Datasheet HTML 110Page - SPANSION MB9AF341NB Datasheet HTML 111Page - SPANSION MB9AF341NB Datasheet HTML 112Page - SPANSION MB9AF341NB Datasheet HTML 113Page - SPANSION MB9AF341NB Datasheet HTML 114Page - SPANSION MB9AF341NB Datasheet HTML 115Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 111 / 125 page
background image
DataS h eet
108
MB9A340NB_DS706-00039-4v0-E, June 10, 2015
CONFIDENTIAL
Package Dimensions
100-pin plastic LQFP
Lead pitch
0.50 mm
Package width ×
package length
14.00 mm × 14.00 mm
Lead shape
Gullwing
Lead bend
direction
Normal bend
Sealing method
Plastic mold
Mounting height
1.70 mm MAX
Weight
0.65 g
100-pin plastic LQFP
(FPT-100P-M23)
(FPT-100P-M23)
C
2009-2010 FUJITSU SEMICONDUCTOR LIMITED F100034S-c-3-4
16.00±0.20(.630±.008)SQ
125
51
76
75
100
0.50(.020)
0.22±0.05
M
0.08(.003)
*14.00±0.10(.551±.004)SQ
26
50
0.145±0.055
(.006±.002)
0.08(.003)
"A"
INDEX
0°~8°
0.50±0.20
0.10±0.10
(Stand off)
+.008
+0.20
(Mounting height)
-0.10
1.50
.059 -.004
(
)
0.60±0.15
0.25(.010)
Dimensions in mm (inches).
Note:The values in parentheses are reference values.
Note 1) * : These dimensions do not include resin protrusion.
Note 2) Pins width and pins thickness include plating thickness.
Note 3) Pins width do not include tie bar cutting remainder.
Details of "A" part
(.004±.004)
(.009±.002)
(.020±.008)
(.024±.006)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com