công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB9AF141LB bảng dữ liệu(PDF) 101 Page - SPANSION

tên linh kiện MB9AF141LB
Giải thích chi tiết về linh kiện  The MB9A140NB Series are highly integrated
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

MB9AF141LB bảng dữ liệu(HTML) 101 Page - SPANSION

Back Button MB9AF141LB Datasheet HTML 97Page - SPANSION MB9AF141LB Datasheet HTML 98Page - SPANSION MB9AF141LB Datasheet HTML 99Page - SPANSION MB9AF141LB Datasheet HTML 100Page - SPANSION MB9AF141LB Datasheet HTML 101Page - SPANSION MB9AF141LB Datasheet HTML 102Page - SPANSION MB9AF141LB Datasheet HTML 103Page - SPANSION MB9AF141LB Datasheet HTML 104Page - SPANSION MB9AF141LB Datasheet HTML 105Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 101 / 121 page
background image
D a t a S h e e t
98
MB9A140NB_DS706-00040-4v0-E, June 10, 2015
CONFIDENTIAL
8.
Return Time from Low-Power Consumption Mode
(1) Return Factor: Interrupt/WKUP
The return time from Low-Power consumption mode is indicated as follows. It is from receiving the
return factor to starting the program operation.
・ Return Count Time
(VCC = 1.65V to 3.6V, VDDI = 1.1V to 1.3V, VSS = 0V, TA = - 40°C to + 85°C)
Parameter
Symbol
Value
Unit
Remarks
Typ
Max*
Sleep mode
tICNT
tCYCC
μs
High-speed CR Timer mode,
Main Timer mode,
PLL Timer mode
40
80
μs
Low-speed CR Timer mode
350
700
μs
Sub Timer mode
690
880
μs
RTC mode,
Stop mode
278
523
μs
Deep Standby RTC mode
Deep Standby Stop mode
318
603
μs
When RAM is off
278
523
μs
When RAM is on
*: The maximum value depends on the accuracy of built-in CR.
・ Operation example of return from Low-Power consumption mode (by external interrupt*)
External
interrupt
tICNT
Interrupt factor
accept
CPU
Operation
Start
Active
Interrupt factor
clear by CPU
*: External interrupt is set to detecting fall edge.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com