công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PC740 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Picker Components

tên linh kiện PC740
Giải thích chi tiết về linh kiện  40 Amp Power Relay
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PICKER [Picker Components]
Trang chủ  http://www.pickercomponents.com
Logo PICKER - Picker Components

PC740 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Picker Components

  PC740_16 Datasheet HTML 1Page - Picker Components PC740_16 Datasheet HTML 2Page - Picker Components PC740_16 Datasheet HTML 3Page - Picker Components PC740_16 Datasheet HTML 4Page - Picker Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
3220 Commander Drive, Suite 102 Carrollton, TX 75006
www.PickerComponents.com
Sales: (972) 713-6272
(888) 997-3933
Fax: (972)735-0964
e-mail: sales@pickercomponents.com
Dimensions are listed for reference purposes only.
Specifications and Availability subject to change without notice.
PC740 Rev G 1/21/2016
4 of 4
PC740
PC740
CONTACT FORMS
PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT
“2C”
“3C”
“2A”
Top View (inches/mm)
“3A”
REFERENCE CURVES
40


Số phần tương tự - PC740_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Picker Components
PC740 PICKER-PC740_17 Datasheet
1Mb / 4P
   40 Amp Power Relay
More results

Mô tả tương tự - PC740_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Picker Components
PC740 PICKER-PC740_17 Datasheet
1Mb / 4P
   40 Amp Power Relay
PC740 PICKER-PC740 Datasheet
229Kb / 2P
   40 Amp Power Relay
PTRD PICKER-PTRD_17 Datasheet
3Mb / 3P
   40 Amp Power PCB Relay
PTRD-OT PICKER-PTRD-OT Datasheet
269Kb / 2P
   40 Amp Power PCB Relay
PTRD PICKER-PTRD_14 Datasheet
121Kb / 2P
   40 AMP Power PCB Relay
logo
American Zettler, Inc.
AZ21001 AZETTLER-AZ21001 Datasheet
122Kb / 2P
   40 AMP MINIATURE POWER RELAY
AZ21501 AZETTLER-AZ21501 Datasheet
107Kb / 2P
   40 AMP MINIATURE POWER RELAY
logo
Picker Components
PTRD PICKER-PTRD_15 Datasheet
330Kb / 2P
   40 Amp Power PCB Relay
PTRD-T PICKER-PTRD-T_15 Datasheet
273Kb / 2P
   40 Amp Power PCB Relay
PTRD-OT PICKER-PTRD-OT_17 Datasheet
1Mb / 4P
   40 Amp Power PCB Relay
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com