công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F746ZG bảng dữ liệu(PDF) 216 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F746ZG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Up to 168 I/O ports with interrupt capability
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F746ZG bảng dữ liệu(HTML) 216 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F746ZG Datasheet HTML 212Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 213Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 214Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 215Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 216Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 217Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 218Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 219Page - STMicroelectronics STM32F746ZG Datasheet HTML 220Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 216 / 227 page
background image
Package information
STM32F745xx STM32F746xx
216/227
DocID027590 Rev 4
6.7
UFBGA 176+25, 10 x 10 x 0.65 mm ultra thin-pitch ball grid
array package information
Figure 97. UFBGA 176+25, 10 × 10 × 0.65 mm ultra thin fine-pitch ball grid array
package outline
1. Drawing is not to scale.
Table 120. UFBGA 176+25, 10 × 10 × 0.65 mm ultra thin fine-pitch ball grid array
package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
0.460
0.530
0.600
0.0181
0.0209
0.0236
A1
0.050
0.080
0.110
0.002
0.0031
0.0043
A2
0.400
0.450
0.500
0.0157
0.0177
0.0197
b
0.230
0.280
0.330
0.0091
0.0110
0.0130
D
9.950
10.000
10.050
0.3917
0.3937
0.3957
E
9.950
10.000
10.050
0.3917
0.3937
0.3957
e
-
0.650
-
-
0.0256
-
F
0.400
0.450
0.500
0.0157
0.0177
0.0197
ddd
-
-
0.080
-
-
0.0031
eee
-
-
0.150
-
-
0.0059
fff
-
-
0.080
-
-
0.0031



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com