công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F746ZE bảng dữ liệu(PDF) 119 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F746ZE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Up to 168 I/O ports with interrupt capability
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F746ZE bảng dữ liệu(HTML) 119 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F746ZE Datasheet HTML 115Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 116Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 117Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 118Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 119Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 120Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 121Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 122Page - STMicroelectronics STM32F746ZE Datasheet HTML 123Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 119 / 227 page
background image
DocID027590 Rev 4
119/227
STM32F745xx STM32F746xx
Electrical characteristics
195
APB1
(up to
54 MHz)
TIM2
19.8
18.7
16.1
µA/MHz
TIM3
16.6
15.1
13.6
TIM4
16.2
15.1
13.3
TIM5
19
17.8
15.8
TIM6
3
2.7
2.5
TIM7
3
2.7
2.5
TIM12
12.4
11.3
10.3
TIM13
6
5.3
5
TIM14
6
5.3
5
LPTIM1
9.4
8.7
8.1
WWDG
1.8
1.6
1.4
SPI2/I2S2(3)
32.9
2.8
SPI3/I2S3(3)
3.2
2.9
2.8
SPDIFRX
2.2
2
1.7
USART2
12.8
12
10.8
USART3
15.6
14.2
13.1
UART4
11.8
10.7
9.7
UART5
11.2
10
9.2
I2C1
9.8
8.7
7.8
I2C2
8.6
7.8
7.2
I2C3
8.6
7.8
7.2
I2C4
12
10.9
9.7
CAN1
6.8
6
5.6
CAN2
6.8
6
5.8
CEC
1
0.7
0.8
PWR
1.2
0.9
0.8
DAC(4)
32.7
2.5
UART7
12.4
11.6
10
UART8
10.4
9.3
8.6
Table 35. Peripheral current consumption (continued)
Peripheral
IDD(Typ)(1)
Unit
Scale 1
Scale 2
Scale 3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com