công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F746NG bảng dữ liệu(PDF) 118 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F746NG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Up to 168 I/O ports with interrupt capability
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F746NG bảng dữ liệu(HTML) 118 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F746NG Datasheet HTML 114Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 115Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 116Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 117Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 118Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 119Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 120Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 121Page - STMicroelectronics STM32F746NG Datasheet HTML 122Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 118 / 227 page
background image
Electrical characteristics
STM32F745xx STM32F746xx
118/227
DocID027590 Rev 4
Table 35. Peripheral current consumption
Peripheral
IDD(Typ)(1)
Unit
Scale 1
Scale 2
Scale 3
AHB1
(up to
216 MHz)
GPIOA
2.2
2.1
1.9
µA/MHz
GPIOB
2.1
1.8
1.7
GPIOC
2.3
2.0
1.9
GPIOD
2.2
1.9
1.8
GPIOE
2.2
1.9
1.8
GPIOF
2.2
1.9
1.8
GPIOG
2.1
1.8
1.7
GPIOH
2.0
1.7
1.7
GPIOI
2.3
2.0
1.7
GPIOJ
2.2
1.9
1.7
GPIOK
2.0
1.7
1.7
CRC
1.0
0.9
0.8
BKPSRAM
0.8
0.7
0.6
DMA1
2.7 x N + 5.1
2.6 x N + 4.7
2.2 x N + 4
DMA2
2.2 x N + 4.9
2.6 x N + 4.4
2.2 x N + 4.1
DMA2D
87.1
82.5
69.6
ETH_MAC
ETH_MAC_TX
ETH_MAC_RX
ETH_MAC_PTP
42.1
39.7
34.1
OTG_HS
57.5
54.4
47.6
OTG_HS+ULPI
AHB2
(up to
216 MHz)
DCMI
5.1
4.7
4.0
µA/MHz
RNG
2.8
2.4
2.3
USB_OTG_FS
31.8
29.9
25.8
AHB3
(up to
216 MHz)
FMC
18.9
17.7
15.2
µA/MHz
QSPI
23.2
21.8
18.5
Bus matrix(2)
21.06
20.3
17.2
µA/MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com