công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F746NE bảng dữ liệu(PDF) 165 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F746NE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Up to 168 I/O ports with interrupt capability
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F746NE bảng dữ liệu(HTML) 165 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F746NE Datasheet HTML 161Page - STMicroelectronics STM32F746NE Datasheet HTML 162Page - STMicroelectronics STM32F746NE Datasheet HTML 163Page - STMicroelectronics STM32F746NE Datasheet HTML 164Page - STMicroelectronics STM32F746NE Datasheet HTML 165Page - STMicroelectronics STM32F746NE Datasheet HTML 166Page - STMicroelectronics STM32F746NE Datasheet HTML 167Page - STMicroelectronics STM32F746NE Datasheet HTML 168Page - STMicroelectronics STM32F746NE Datasheet HTML 169Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 165 / 227 page
background image
DocID027590 Rev 4
165/227
STM32F745xx STM32F746xx
Electrical characteristics
195
Figure 54. ULPI timing diagram
Table 83. USB HS clock timing parameters(1)
1. Guaranteed by design.
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
-
fHCLK value to guarantee proper operation of
USB HS interface
30
-
-
MHz
FSTART_8BIT
Frequency (first transition)
8-bit ±10%
54
60
66
MHz
FSTEADY
Frequency (steady state) ±500 ppm
59.97
60
60.03
MHz
DSTART_8BIT
Duty cycle (first transition)
8-bit ±10%
40
50
60
%
DSTEADY
Duty cycle (steady state) ±500 ppm
49.975
50
50.025
%
tSTEADY
Time to reach the steady state frequency and
duty cycle after the first transition
--
1.4
ms
tSTART_DEV
Clock startup time after the
de-assertion of SuspendM
Peripheral
-
-
5.6
ms
tSTART_HOST
Host
-
-
-
tPREP
PHY preparation time after the first transition
of the input clock
--
-
µs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com