công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F746IG bảng dữ liệu(PDF) 194 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F746IG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Up to 168 I/O ports with interrupt capability
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F746IG bảng dữ liệu(HTML) 194 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F746IG Datasheet HTML 190Page - STMicroelectronics STM32F746IG Datasheet HTML 191Page - STMicroelectronics STM32F746IG Datasheet HTML 192Page - STMicroelectronics STM32F746IG Datasheet HTML 193Page - STMicroelectronics STM32F746IG Datasheet HTML 194Page - STMicroelectronics STM32F746IG Datasheet HTML 195Page - STMicroelectronics STM32F746IG Datasheet HTML 196Page - STMicroelectronics STM32F746IG Datasheet HTML 197Page - STMicroelectronics STM32F746IG Datasheet HTML 198Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 194 / 227 page
background image
Electrical characteristics
STM32F745xx STM32F746xx
194/227
DocID027590 Rev 4
5.3.31
SD/SDIO MMC card host interface (SDMMC) characteristics
Unless otherwise specified, the parameters given in Table 110 for the SDIO/MMC interface
are derived from tests performed under the ambient temperature, fPCLK2 frequency and VDD
supply voltage conditions summarized in Table 17, with the following configuration:
•
Output speed is set to OSPEEDRy[1:0] = 11
•
Capacitive load C = 30 pF
•
Measurement points are done at CMOS levels: 0.5VDD
Refer to Section 5.3.17: I/O port characteristics for more details on the input/output
characteristics.
Figure 77. SDIO high-speed mode
Figure 78. SD default mode



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com