công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F746IG bảng dữ liệu(PDF) 108 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F746IG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Up to 168 I/O ports with interrupt capability
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F746IG bảng dữ liệu(HTML) 108 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F746IG Datasheet HTML 104Page - STMicroelectronics STM32F746IG Datasheet HTML 105Page - STMicroelectronics STM32F746IG Datasheet HTML 106Page - STMicroelectronics STM32F746IG Datasheet HTML 107Page - STMicroelectronics STM32F746IG Datasheet HTML 108Page - STMicroelectronics STM32F746IG Datasheet HTML 109Page - STMicroelectronics STM32F746IG Datasheet HTML 110Page - STMicroelectronics STM32F746IG Datasheet HTML 111Page - STMicroelectronics STM32F746IG Datasheet HTML 112Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 108 / 227 page
background image
Electrical characteristics
STM32F745xx STM32F746xx
108/227
DocID027590 Rev 4
Table 28. Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing
running from Flash memory (ART ON except prefetch / L1-cache ON)
or SRAM on AXI (L1-cache ON), regulator OFF
Symbol Parameter
Conditions
fHCLK
(MHz)
Typ
Max(1)
Unit
TA= 25 °C
TA= 85 °C
TA= 105 °C
IDD12
IDD
IDD12
IDD
IDD12
IDD
IDD12
IDD
IDD12/
IDD
Supply
current in
RUN mode
from V12
and VDD
supply
All
Peripherals
Enabled(2)(3)
180
151
1
174
2
190
2
204
2
mA
168
135
1
156
2
170
2
182
2
144
108
1
124
2
136
2
146
2
60
52
1
60
2
71
2
82
2
25
25
1
29
2
40
2
50
2
All
Peripherals
Disabled(3)
180
89
1
102
2
117
2
130
2
168
80
1
91
2
105
2
118
2
144
66
1
75
2
86
2
97
2
60
33
1
38
2
49
2
60
2
25
16
1
18
2
29
2
40
2
1. Guaranteed by characterization results.
2. When analog peripheral blocks such as ADCs, DACs, HSE, LSE, HSI, or LSI are ON, an additional power consumption
should be considered.
3. When the ADC is ON (ADON bit set in the ADC_CR2 register), add an additional power consumption of 1.73 mA per ADC
for the analog part.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com