công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F746IE bảng dữ liệu(PDF) 223 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F746IE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Up to 168 I/O ports with interrupt capability
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F746IE bảng dữ liệu(HTML) 223 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F746IE Datasheet HTML 219Page - STMicroelectronics STM32F746IE Datasheet HTML 220Page - STMicroelectronics STM32F746IE Datasheet HTML 221Page - STMicroelectronics STM32F746IE Datasheet HTML 222Page - STMicroelectronics STM32F746IE Datasheet HTML 223Page - STMicroelectronics STM32F746IE Datasheet HTML 224Page - STMicroelectronics STM32F746IE Datasheet HTML 225Page - STMicroelectronics STM32F746IE Datasheet HTML 226Page - STMicroelectronics STM32F746IE Datasheet HTML 227Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 223 / 227 page
background image
DocID027590 Rev 4
223/227
STM32F745xx STM32F746xx
Part numbering
226
7
Part numbering
For a list of available options (speed, package, etc.) or for further information on any aspect
of this device, please contact your nearest ST sales office.
Table 125. Ordering information scheme
Example:
STM32
F
746 V G
T
6 xxx
Device family
STM32 = ARM-based 32-bit microcontroller
Product type
F = general-purpose
Device subfamily
745= STM32F745xx, USB OTG FS/HS, camera interface Ethernet
746= STM32F746xx, USB OTG FS/HS, camera interface, Ethernet, LCD-TFT
Pin count
V = 100 pins
Z = 143 and 144 pins
I = 176 pins
B = 208 pins
N = 216 pins
Flash memory size
E = 512 Kbytes of Flash memory
G = 1024 Kbytes of Flash memory
Package
T = LQFP
K = UFBGA
H = TFBGA
Y = WLCSP
Temperature range
6 = Industrial temperature range, –40 to 85 °C.
7 = Industrial temperature range, –40 to 105 °C.
Options
xxx = programmed parts
TR = tape and reel



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com