công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16C54T-RC/SS bảng dữ liệu(PDF) 188 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16C54T-RC/SS
Giải thích chi tiết về linh kiện  EPROM/ROM-Based 8-Bit CMOS Microcontroller Series
PDF  217 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16C54T-RC/SS bảng dữ liệu(HTML) 188 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 184Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 185Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 186Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 187Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 188Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 189Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 190Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 191Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 192Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 188 / 217 page
background image
PIC16C5X
DS30453B-page 188
Preliminary
© 1998 Microchip Technology Inc.
FIGURE 20-8: VTH (INPUT THRESHOLD TRIP POINT VOLTAGE) OF I/O PINS vs. VDD
FIGURE 20-9: VIH, VIL OF MCLR, T0CKI AND OSC1 (IN RC MODE) vs. VDD
FIGURE 20-10: VTH (INPUT THRESHOLD TRIP POINT VOLTAGE) OF OSC1 INPUT
(IN XT, HS, AND LP MODES) vs. VDD
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
VDD (Volts)
0.80
0.60
5.5
6.0
Typ (+25
°C)
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
VDD (Volts)
0.5
0.0
5.5
6.0
4.0
4.5
VIH min
(–40
°C to
+85
°C)
VIH max
(–40
°C to
+85
°C)
VIH typ
+25
°C
VIL min (–40°C to
+85°C)
VIL max (–40°
C to +85°C)
VIL typ +25°
C
Note: These input pins have Schmitt Trigger input buffers.
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
VDD (Volts)
1.2
1.0
5.5
6.0
Typ
(+25
°C)
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com