công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16C54T-RC/SS bảng dữ liệu(PDF) 146 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16C54T-RC/SS
Giải thích chi tiết về linh kiện  EPROM/ROM-Based 8-Bit CMOS Microcontroller Series
PDF  217 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16C54T-RC/SS bảng dữ liệu(HTML) 146 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 142Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 143Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 144Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 145Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 146Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 147Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 148Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 149Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 150Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 146 / 217 page
background image
PIC16C5X
PIC16CR58A
DS30453B-page 146
Preliminary
© 1998 Microchip Technology Inc.
TABLE 17-1:
CROSS REFERENCE OF DEVICE SPECS FOR OSCILLATOR CONFIGURATIONS
AND FREQUENCIES OF OPERATION (COMMERCIAL DEVICES)
OSC
PIC16CR58A-04
PIC16CR58A-10
PIC16CR58A-20
PIC16LCR58A-04
RC
VDD: 3.0V to 6.25V
IDD:
2.5 mA max at 5.5V
IPD:
4.0
µA max at 3.0V,
WDT dis
Freq: 4.0 MHz max
N/A
N/A
N/A
XT
VDD: 3.0V to 6.25V
IDD:
2.5 mA max at 5.5V
IPD:
4.0
µA max at 3.0V,
WDT dis
Freq: 4.0 MHz max
N/A
N/A
N/A
HS
N/A
VDD: 4.5V to 5.5V
IDD:
8.0 mA max at 5.5V
IPD:
4.0
µA max at 3.0V,
WDT dis
Freq: 10 MHz max
VDD: 4.5V to 5.5V
IDD:
17 mA max at 5.5V
IPD:
4.0
µA max at 3.0V,
WDT dis
Freq: 20 MHz max
N/A
LP
N/A
N/A
N/A
VDD: 2.5V to 6.25V
IDD:
28
µA max at 32 kHz,
2.5V
IPD:
4.0
µA max at 2.5V,
WDT dis
Freq: 200 kHz max
The shaded sections indicate oscillator selections which should work by design, but are not tested. It is recommended
that the user select the device type from information in unshaded sections.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com