công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16C54T-RC/SS bảng dữ liệu(PDF) 124 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16C54T-RC/SS
Giải thích chi tiết về linh kiện  EPROM/ROM-Based 8-Bit CMOS Microcontroller Series
PDF  217 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16C54T-RC/SS bảng dữ liệu(HTML) 124 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 120Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 121Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 122Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 123Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 124Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 125Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 126Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 127Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 128Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 124 / 217 page
background image
PIC16C5X
PIC16CR57B
DS30453B-page 124
Preliminary
© 1998 Microchip Technology Inc.
15.6
Timing Parameter Symbology and Load Conditions
The timing parameter symbols have been created following one of the following formats:
1. TppS2ppS
2. TppS
T
F
Frequency
T
Time
Lowercase subscripts (pp) and their meanings:
pp
2
to
mc
MCLR
ck
CLKOUT
osc
oscillator
cy
cycle time
os
OSC1
drt
device reset timer
t0
T0CKI
io
I/O port
wdt
watchdog timer
Uppercase letters and their meanings:
S
F
Fall
P
Period
H
High
R
Rise
I
Invalid (Hi-impedance)
V
Valid
L
Low
Z
Hi-impedance
FIGURE 15-1: LOAD CONDITIONS
CL
VSS
Pin
CL = 50 pF for all pins except OSC2
15 pF for OSC2 in XT, HS or LP
options when external clock
is used to drive OSC1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com