công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16C54T-RC/SS bảng dữ liệu(PDF) 115 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16C54T-RC/SS
Giải thích chi tiết về linh kiện  EPROM/ROM-Based 8-Bit CMOS Microcontroller Series
PDF  217 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16C54T-RC/SS bảng dữ liệu(HTML) 115 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 111Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 112Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 113Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 114Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 115Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 116Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 117Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 118Page - Microchip Technology PIC16C54T-RC/SS Datasheet HTML 119Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 115 / 217 page
background image
© 1998 Microchip Technology Inc.
Preliminary
DS30453B-page 115
PIC16C54A
PIC16C5X
FIGURE 14-5: TIMER0 CLOCK TIMINGS - PIC16C54A
TABLE 14-5:
TIMER0 CLOCK REQUIREMENTS - PIC16C54A
AC Characteristics
Standard Operating Conditions (unless otherwise specified)
Operating Temperature
0
°C ≤ TA ≤ +70°C (commercial)
–40
°C ≤ TA ≤ +85°C (industrial)
–20
°C ≤ TA ≤ +85°C (industrial - PIC16LV54A-02I)
–40
°C ≤ TA ≤ +125°C (extended)
Operating Voltage VDD range is described in Section 14.1, Section 14.2 and
Section 14.3.
Parameter
No.
Sym Characteristic
Min
Typ(1) Max Units Conditions
40
Tt0H
T0CKI High Pulse Width - No Prescaler
0.5 TCY + 20*
—
—
ns
- With Prescaler
10*
—
—
ns
41
Tt0L
T0CKI Low Pulse Width - No Prescaler
0.5 TCY + 20*
—
—
ns
- With Prescaler
10*
—
—
ns
42
Tt0P
T0CKI Period
20 or TCY + 40*
N
—
—
ns
Whichever is greater.
N = Prescale Value
(1, 2, 4,..., 256)
*
These parameters are characterized but not tested.
Note 1:
Data in the Typical (“Typ”) column is at 5V, 25
°C unless otherwise stated. These parameters are for design guidance only
and are not tested.
T0CKI
40
41
42



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com