công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC18F2680ESOSQTP bảng dữ liệu(PDF) 440 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC18F2680ESOSQTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  28/40/44-Pin Enhanced Flash Microcontrollers with ECAN??Technology, 10-Bit A/D and nanoWatt Technology
PDF  482 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC18F2680ESOSQTP bảng dữ liệu(HTML) 440 Page - Microchip Technology

Back Button PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 436Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 437Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 438Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 439Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 440Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 441Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 442Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 443Page - Microchip Technology PIC18F2680ESOSQTP Datasheet HTML 444Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 440 / 482 page
background image
PIC18F2585/2680/4585/4680
DS39625C-page 438
Preliminary
© 2007 Microchip Technology Inc.
FIGURE 27-10:
CAPTURE/COMPARE/PWM TIMINGS (ALL CCP MODULES)
TABLE 27-12: CAPTURE/COMPARE/PWM REQUIREMENTS (ALL CCP MODULES)
Note:
Refer to Figure 27-4 for load conditions.
CCPx
(Capture Mode)
50
51
52
CCPx
53
54
(Compare or PWM Mode)
Param
No.
Sym
Characteristic
Min
Max
Units
Conditions
50
TCCL
CCPx Input Low
Time
No prescaler
0.5 TCY + 20
—
ns
With prescaler PIC18FXXXX
10
—
ns
PIC18LFXXXX
20
—
ns
VDD = 2.0V
51
TCCH
CCPx Input High
Time
No prescaler
0.5 TCY + 20
—
ns
With prescaler PIC18FXXXX
10
—
ns
PIC18LFXXXX
20
—
ns
VDD = 2.0V
52
TCCP
CCPx Input Period
3 TCY + 40
N
—ns
N = prescale
value (1,4 or 16)
53
TCCR
CCPx Output Fall Time
PIC18FXXXX
—
25
ns
PIC18LFXXXX
—
45
ns
VDD = 2.0V
54
TCCF
CCPx Output Fall Time
PIC18FXXXX
—
25
ns
PIC18LFXXXX
—
45
ns
VDD = 2.0V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com