công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC18F4550ESOSQTP bảng dữ liệu(PDF) 279 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC18F4550ESOSQTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  28/40/44-Pin, High-Performance, Enhanced Flash, USB Microcontrollers with nanoWatt Technology
PDF  430 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC18F4550ESOSQTP bảng dữ liệu(HTML) 279 Page - Microchip Technology

Back Button PIC18F4550ESOSQTP Datasheet HTML 275Page - Microchip Technology PIC18F4550ESOSQTP Datasheet HTML 276Page - Microchip Technology PIC18F4550ESOSQTP Datasheet HTML 277Page - Microchip Technology PIC18F4550ESOSQTP Datasheet HTML 278Page - Microchip Technology PIC18F4550ESOSQTP Datasheet HTML 279Page - Microchip Technology PIC18F4550ESOSQTP Datasheet HTML 280Page - Microchip Technology PIC18F4550ESOSQTP Datasheet HTML 281Page - Microchip Technology PIC18F4550ESOSQTP Datasheet HTML 282Page - Microchip Technology PIC18F4550ESOSQTP Datasheet HTML 283Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 279 / 430 page
background image
© 2007 Microchip Technology Inc.
Preliminary
DS39632D-page 277
PIC18F2455/2550/4455/4550
FIGURE 23-2:
COMPARATOR VOLTAGE REFERENCE OUTPUT BUFFER EXAMPLE
TABLE 23-1:
REGISTERS ASSOCIATED WITH COMPARATOR VOLTAGE REFERENCE
CVREF Output
+
–
CVREF
Module
Voltage
Reference
Output
Impedance
R(1)
RA2
Note
1:
R is dependent upon the voltage reference configuration bits, CVRCON<5> and CVRCON<3:0>.
PIC18FXXXX
Name
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
Reset
Values
on page
CVRCON
CVREN
CVROE
CVRR
CVRSS
CVR3
CVR2
CVR1
CVR0
53
CMCON
C2OUT
C1OUT
C2INV
C1INV
CIS
CM2
CM1
CM0
53
TRISA
—
TRISA6(1)
TRISA5
TRISA4
TRISA3
TRISA2
TRISA1
TRISA0
54
Legend: Shaded cells are not used with the comparator voltage reference.
Note 1:
PORTA<6> and its direction and latch bits are individually configured as port pins based on various
oscillator modes. When disabled, these bits read as ‘0’.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com