| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AM79C960KC bảng dữ liệu(PDF) 119 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM79C960KC bảng dữ liệu(HTML) 119 Page - Advanced Micro Devices |
|
119 / 127 page ![]() P R E L I M I N A R Y AMD 1-461 Am79C960 SWITCHING WAVEFORMS: AUI 16907B-53 Typical > 250 ns tDOETD XTAL1 ITXEN (Note 1) ITXDAT+ (Note 1) DO+ DO– DO ± 0 11 0 1 Bit (n–2) Bit (n–1) Bit (n) 1 ISTDCLK (Note 1) Note: 1. Internal signal and is shown for clarification only. Transmit Timing—End of Packet (Last Bit = 1) |