công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC24HJ128GP310 bảng dữ liệu(PDF) 210 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC24HJ128GP310
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Performance, 16-Bit Microcontrollers
PDF  286 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC24HJ128GP310 bảng dữ liệu(HTML) 210 Page - Microchip Technology

Back Button PIC24HJ128GP310 Datasheet HTML 206Page - Microchip Technology PIC24HJ128GP310 Datasheet HTML 207Page - Microchip Technology PIC24HJ128GP310 Datasheet HTML 208Page - Microchip Technology PIC24HJ128GP310 Datasheet HTML 209Page - Microchip Technology PIC24HJ128GP310 Datasheet HTML 210Page - Microchip Technology PIC24HJ128GP310 Datasheet HTML 211Page - Microchip Technology PIC24HJ128GP310 Datasheet HTML 212Page - Microchip Technology PIC24HJ128GP310 Datasheet HTML 213Page - Microchip Technology PIC24HJ128GP310 Datasheet HTML 214Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 210 / 286 page
background image
PIC24HJXXXGPX06/X08/X10
DS70175F-page 208
© 2007 Microchip Technology Inc.
REGISTER 19-3:
ADxCON3: ADCx CONTROL REGISTER 3
U-0
U-0
U-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
ADRC
—
—
SAMC<4:0>
bit 15
bit 8
R/W-0
U-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
—
—ADCS<5:0>
bit 7
bit 0
Legend:
R = Readable bit
W = Writable bit
U = Unimplemented bit, read as ‘0’
-n = Value at POR
‘1’ = Bit is set
‘0’ = Bit is cleared
x = Bit is unknown
bit 15
ADRC: A/D Conversion Clock Source bit
1 = A/D internal RC clock
0 = Clock derived from system clock
bit 14-13
Unimplemented: Read as ‘0’
bit 12-8
SAMC<4:0>: Auto Sample Time bits
11111 = 31 TAD
• • •
00001 = 1 TAD
00000 = 0 TAD
bit 7-6
Unimplemented: Read as ‘0’
bit 5-0
ADCS<5:0>: A/D Conversion Clock Select bits
111111 = TCY · (ADCS<7:0> + 1) = 64 · TCY = TAD
• • •
000010 = TCY · (ADCS<7:0> + 1) = 3 · TCY = TAD
000001 = TCY · (ADCS<7:0> + 1) = 2 · TCY = TAD
000000 = TCY · (ADCS<7:0> + 1) = 1 · TCY = TAD



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com